công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFD01 bảng dữ liệu (PDF) - NiceRF Wireless Technology Co., Ltd.

SFD01 Datasheet PDF - NiceRF Wireless Technology Co., Ltd.
tên linh kiện SFD01
tải về  SFD01 tải về
kích thước tập tin   2219.12 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  G-NICE [NiceRF Wireless Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.nicerf.com/
Logo G-NICE - NiceRF Wireless Technology Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện SFD01 Fall Detection Module

SFD01 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SFD01 Datasheet PDF - NiceRF Wireless Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SFD01
tải về  SFD01 Click to download

kích thước tập tin   2219.12 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  G-NICE [NiceRF Wireless Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.nicerf.com/
Logo G-NICE - NiceRF Wireless Technology Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện SFD01 Fall Detection Module

SFD01 bảng dữ liệu (HTML) - NiceRF Wireless Technology Co., Ltd.


SFD01 Thông tin chi tiết sản phẩm

1. Description
The SFD01 is a miniature embedded fall-detection module based on a high-precision 3-axis
digital accelerometer. Designed with a minimalist hardware architecture and an open integration
ecosystem, the module provides accurate fall-detection algorithm output and enables rapid
integration into third-party products such as smart wearables, industrial safety devices, and
medical equipment.
It is suitable for elderly monitoring, high-risk industrial operations, sports safety, and additional
fall-protection scenarios.
2. Features
 Ultra-Compact & Lightweight Design
Form Factor: PCB surface-mount package, enabling direct integration into smart wristbands, ID
badges, medical devices, etc.
Power Consumption: Ultra-low-power design with a standby current of approximately 10 μA.
 High-Accuracy Algorithm for Critical Safety Detection
3-Axis Accelerometer: Continuously captures real-time 3D motion data. Powered by NiceRF’s
proprietary fall-detection algorithm to accurately identify fall events.
Open & Compatible Interface: Multiple status signal output pins to support various application
scenarios and system architectures.
3. Applications
 For B2B Partners
Smart Wearable Brands: Add fall detection to smart bands/watches without algorithm
development.
Industrial Safety Manufacturers: Integrate into safety helmets or smart vests for real-time
monitoring of workers performing high-altitude operations.
Medical Device Companies: Combine with health-monitoring systems to build a “chronic
disease management + fall protection” solution.




Số phần tương tự - SFD01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SFD035VX2-VGA ETC1-SFD035VX2-VGA Datasheet
357Kb / 9P
APPLY TO MULTIPLE LCD MODULE
More results


Mô tả tương tự - SFD01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
MB3793-34A CYPRESS-MB3793-34A Datasheet
949Kb / 26P
Precise detection of power voltage fall: ?깍?2.5%
MB3793-27A CYPRESS-MB3793-27A Datasheet
610Kb / 30P
Precise detection of power voltage fall: 2.5%
logo
STMicroelectronics
LIS2DH12 STMICROELECTRONICS-LIS2DH12 Datasheet
1Mb / 53P
Free-fall detection
05-May-2017
logo
Green Power Solutions s...
GFDM12D0 GPSEMI-GFDM12D0 Datasheet
551Kb / 2P
FAN DETECTION MODULE
logo
Zilog, Inc.
ZEPIR0AAS02MODG ZILOG-ZEPIR0AAS02MODG Datasheet
137Kb / 6P
ZMOTION Detection Module
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1545 HMSEMI-HM1545 Datasheet
340Kb / 3P
Power detection module
logo
Zhengzhou Winsen Electr...
ZE03 WINSEN-ZE03 Datasheet
477Kb / 7P
Electrochemical Gas Detection Module
ZE07-CH2O WINSEN-ZE07-CH2O Datasheet
598Kb / 6P
Electrochemical CH2O Detection Module
ZE27-O3 WINSEN-ZE27-O3 Datasheet
213Kb / 7P
Electrochemical Ozone Detection Module
ZP07-MP503 WINSEN-ZP07-MP503 Datasheet
232Kb / 5P
Air-Quality Detection Module
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com