công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGH3CNP bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R7F100GGH3CNP Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R7F100GGH3CNP
tải về  R7F100GGH3CNP tải về
kích thước tập tin   1629.57 Kbytes
Page   183 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện RENESAS MCU

R7F100GGH3CNP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R7F100GGH3CNP Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGH3CNP
tải về  R7F100GGH3CNP Click to download

kích thước tập tin   1629.57 Kbytes
Page   183 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện RENESAS MCU

R7F100GGH3CNP bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R7F100GGH3CNP Thông tin chi tiết sản phẩm

Ultra-low power consumption technology
• VDD = single power supply voltage of 1.6 to 5.5 V
• HALT mode
• STOP mode
High-speed wakeup from the STOP mode is possible.
• SNOOZE mode
RL78 CPU core
• CISC architecture with 3-stage pipeline
• The minimum instruction execution time can be
changed from high to ultra-low speed.
– High speed: 0.03125 μs at 32-MHz operation
with the high-speed on-chip oscillator clock
– Ultra-low speed: 30.5 μs at 32.768-kHz
operation with the subsystem clock
• Multiply/divide/multiply & accumulate instructions are supported.
• Address space: 1 MB
• General-purpose registers:
(8-bit register × 8) × 4 banks
• On-chip RAM: 12 to 48 KB
Code flash memory
• Code flash memory: 96 to 768 KB
• Block size: 2 KB
• Prohibition of block erase and rewriting (security function)
• On-chip debugging
• Self-programming (with boot swapping and flash shield window)
Data flash memory
• Data flash memory: 8 KB
• Background operation (BGO):
Instructions can be executed from the program
memory while rewriting the data flash memory.
• Number of rewrites: 1,000,000 times (typ.)




Số phần tương tự - R7F100GGH3CNP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R7F100LFE3CFP RENESAS-R7F100LFE3CFP Datasheet
1Mb / 148P
RENESAS MCU
Rev.1.10 Oct 31, 2025
R7F100LFG3CFP RENESAS-R7F100LFG3CFP Datasheet
1Mb / 148P
RENESAS MCU
Rev.1.10 Oct 31, 2025
R7F100LFJ3CFP RENESAS-R7F100LFJ3CFP Datasheet
1Mb / 148P
RENESAS MCU
Rev.1.10 Oct 31, 2025
R7F100LFL3CFP RENESAS-R7F100LFL3CFP Datasheet
1Mb / 148P
RENESAS MCU
Rev.1.10 Oct 31, 2025
R7F100LGE3CFB RENESAS-R7F100LGE3CFB Datasheet
1Mb / 148P
RENESAS MCU
Rev.1.10 Oct 31, 2025
More results


Mô tả tương tự - R7F100GGH3CNP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
32C8B RENESAS-32C8B Datasheet
1Mb / 69P
RENESAS MCU
R32C118A RENESAS-R32C118A_15 Datasheet
940Kb / 132P
RENESAS MCU
RL78 RENESAS-RL78_15 Datasheet
1Mb / 153P
RENESAS MCU
RL78G1G RENESAS-RL78G1G_15 Datasheet
775Kb / 70P
RENESAS MCU
R32C151 RENESAS-R32C151_15 Datasheet
774Kb / 122P
RENESAS MCU
R8C33C RENESAS-R8C33C_15 Datasheet
528Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C36W RENESAS-R8C36W_15 Datasheet
631Kb / 71P
RENESAS MCU
M16C5LD RENESAS-M16C5LD_15 Datasheet
673Kb / 88P
RENESAS MCU
R8C3GM RENESAS-R8C3GM_15 Datasheet
530Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C3JM RENESAS-R8C3JM_15 Datasheet
543Kb / 57P
RENESAS MCU
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com