công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMFD40000 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMFD40000 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMFD40000
tải về  FMFD40000 tải về
kích thước tập tin   703.91 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMA Frequency Divider Divide by 40 Prescaler Module Operating from 100 MHz to 12 GHz

FMFD40000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMFD40000 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMFD40000
tải về  FMFD40000 Click to download

kích thước tập tin   703.91 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMA Frequency Divider Divide by 40 Prescaler Module Operating from 100 MHz to 12 GHz

FMFD40000 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMFD40000 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Wide Input Frequency Range:
• 100 MHz to 12 GHz
• Divide-by-40 Prescaler
• Output Frequency 2.5
• MHz to 300 MHz
• Output Power: -1 dBm typical
• Low SSB Phase Noise: -147 dBc/
• Hz @ 100 KHz offset typical
• RoHS & REACH
• Compliant Assembly
• Bias Voltage: +12 Vdc
• Operational Temperature
• Range: -40°C to +85°C
• Compact SMA
• Connectorized Package
• Designed to meet MIL-
• STD-202 Test Conditions
• Applications:
• PLL Applications
• Test Instrumentation
• Countermeasures
• Point to Point Microwave Radio
• SATCOM
• MILCOM
• Base Stations
• FMFD40000
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMFD40000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMFD4001 FAIRVIEW-FMFD4001 Datasheet
703Kb / 3P
SMA Frequency Divider Divide by 4 Prescaler Module Operating from 500 MHz to 18 GHz
REV 1.1
FMFD4002 FAIRVIEW-FMFD4002 Datasheet
702Kb / 3P
SMA Frequency Divider Divide by 4 Prescaler Module Operating from 100 MHz to 20 GHz
REV 1.1
FMFD4003 FAIRVIEW-FMFD4003 Datasheet
703Kb / 3P
SMA Frequency Divider Divide by 4 Prescaler Module Operating from 100 MHz to 13 GHz
REV 1.2
FMFD4004 FAIRVIEW-FMFD4004 Datasheet
595Kb / 4P
Frequency Divider, Divide by 4 Prescaler Module, 100 MHz to 24 GHz, SMA
REV 1A
More results


Mô tả tương tự - FMFD40000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
DS8629 NSC-DS8629 Datasheet
164Kb / 3P
120 MHz DIVIDE BY 100 PRESCALER
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC-C005 HITTITE-HMC-C005 Datasheet
503Kb / 4P
DIVIDE-BY-2 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
HMC-C006 HITTITE-HMC-C006 Datasheet
505Kb / 4P
DIVIDE-BY-4 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
HMC-C007 HITTITE-HMC-C007 Datasheet
512Kb / 4P
DIVIDE-BY-8 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
HMC-C039 HITTITE-HMC-C039 Datasheet
260Kb / 4P
DIVIDE-BY-5 PRESCALER MODULE, 0.5 - 8.0 GHz
HMC-C040 HITTITE-HMC-C040 Datasheet
205Kb / 4P
DIVIDE-BY-10 PRESCALER MODULE, 0.5 - 17.0 GHz
HMC-C039 HITTITE-HMC-C039_07 Datasheet
216Kb / 4P
DIVIDE-BY-5 PRESCALER MODULE, 0.5 - 8.0 GHz
HMC-C006 HITTITE-HMC-C006_07 Datasheet
219Kb / 4P
DIVIDE-BY-4 PRESCALER MODULE, 0.5 - 18 GHz
logo
Analog Devices
ADF5001 AD-ADF5001 Datasheet
274Kb / 12P
4 GHz to 18 GHz Divide-by-4 Prescaler
REV. 0
ADF5000 AD-ADF5000 Datasheet
214Kb / 12P
4 GHz to 18 GHz Divide-by-2 Prescaler
REV. 0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com