công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F11W67ASM#50 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R5F11W67ASM#50 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R5F11W67ASM#50
tải về  R5F11W67ASM#50 tải về
kích thước tập tin   264.18 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện RENESAS MCU

R5F11W67ASM#50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R5F11W67ASM#50 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F11W67ASM#50
tải về  R5F11W67ASM#50 Click to download

kích thước tập tin   264.18 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện RENESAS MCU

R5F11W67ASM#50 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R5F11W67ASM#50 Thông tin chi tiết sản phẩm

Ultra-low power consumption technology
● VDD = single power supply voltage of 2.0 to 5.5 V
(Use this product within the voltage range from 2.25 to
5.5 V because the detection voltage (VSPOR) of the
selectable power-on-reset (SPOR) circuit should also be considered.)
● HALT mode
● STOP mode
RL78 CPU core
● CISC architecture with 3-stage pipeline
● Minimum instruction execution time: Can be changed
from high speed (0.05 μs: @ 20 MHz operation with
high-speed on-chip oscillator) to low speed (1.0 μs: @1 MHz operation)
● Address space: 1 MB
● General-purpose registers: 8-bit register × 8
● On-chip RAM: 512 B to 1 KB Code flash memory
● Code flash memory: 4 KB to 8 KB
● On-chip debug function
High-speed on-chip oscillator
● Select from 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 2.5 MHz, and 1.25 MHz
● High accuracy: ±2.0% (VDD = 2.0 to 5.5 V, TA = 20 to +85°C)




Số phần tương tự - R5F11W67ASM#50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R5F110ME RENESAS-R5F110ME Datasheet
1Mb / 153P
RENESAS MCU
R5F110ME RENESAS-R5F110ME Datasheet
153Kb / 17P
PG-FP5
R5F110MEA RENESAS-R5F110MEA Datasheet
1Mb / 153P
Ultra-Low Power Technology
R5F110MEAFB RENESAS-R5F110MEAFB Datasheet
1Mb / 154P
RENESAS MCU
Rev.2.40 Dec 22, 2023
R5F110MEG RENESAS-R5F110MEG Datasheet
1Mb / 153P
Ultra-Low Power Technology
More results


Mô tả tương tự - R5F11W67ASM#50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
32C8B RENESAS-32C8B Datasheet
1Mb / 69P
RENESAS MCU
R32C118A RENESAS-R32C118A_15 Datasheet
940Kb / 132P
RENESAS MCU
RL78 RENESAS-RL78_15 Datasheet
1Mb / 153P
RENESAS MCU
RL78G1G RENESAS-RL78G1G_15 Datasheet
775Kb / 70P
RENESAS MCU
R32C151 RENESAS-R32C151_15 Datasheet
774Kb / 122P
RENESAS MCU
R8C33C RENESAS-R8C33C_15 Datasheet
528Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C36W RENESAS-R8C36W_15 Datasheet
631Kb / 71P
RENESAS MCU
M16C5LD RENESAS-M16C5LD_15 Datasheet
673Kb / 88P
RENESAS MCU
R8C3GM RENESAS-R8C3GM_15 Datasheet
530Kb / 56P
RENESAS MCU
R8C3JM RENESAS-R8C3JM_15 Datasheet
543Kb / 57P
RENESAS MCU
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com