công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GA-QSSPA1-23 bảng dữ liệu (PDF) - ams-OSRAM AG

GA-QSSPA1-23 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
tên linh kiện GA-QSSPA1-23
tải về  GA-QSSPA1-23 tải về
kích thước tập tin   1755.27 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Giải thích chi tiết về linh kiện OSCONIQ® P 3030

GA-QSSPA1-23 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GA-QSSPA1-23 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

tên linh kiện GA-QSSPA1-23
tải về  GA-QSSPA1-23 Click to download

kích thước tập tin   1755.27 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Giải thích chi tiết về linh kiện OSCONIQ® P 3030

GA-QSSPA1-23 bảng dữ liệu (HTML) - ams-OSRAM AG


GA-QSSPA1-23 Thông tin chi tiết sản phẩm

Applications
- Agriculture & Horticulture
- Entertainment
- Indoor Lighting
- Outdoor & Industrial Lighting
Features
- Package: SMD epoxy package
- Typ. Radiation: 120°
- Lumen maintenance: Test results according to IESNA LM-80 available
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
- Luminous Flux: typ. 109 lm
- Luminous Efficacy: typ. 142 lm/W





Số phần tương tự - GA-QSSPA1-23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
GA-14 TDK-GA-14 Datasheet
93Kb / 10P
Ultra High Voltage Ceramic Capacitors
logo
Panasonic Semiconductor
GA-2 PANASONIC-GA-2 Datasheet
301Kb / 4P
Compact Inductive Proximity Sensor
GA-2D PANASONIC-GA-2D Datasheet
301Kb / 4P
Compact Inductive Proximity Sensor
GA-2R PANASONIC-GA-2R Datasheet
301Kb / 4P
Compact Inductive Proximity Sensor
GA-311 PANASONIC-GA-311 Datasheet
591Kb / 8P
Compact Inductive Proximity Sensor
More results


Mô tả tương tự - GA-QSSPA1-23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
GWPUSRA1.PM OSRAM-GWPUSRA1.PM Datasheet
2Mb / 24P
OSCONIQ P 3737
GTDASPA2.13 OSRAM-GTDASPA2.13 Datasheet
1Mb / 21P
OSCONIQ P 2226
GHDASPA2.24 OSRAM-GHDASPA2.24 Datasheet
1Mb / 20P
OSCONIQ P 2226
GFDASPA2.24 OSRAM-GFDASPA2.24 Datasheet
1Mb / 21P
OSCONIQ P 2226
GDDASPA2.14 OSRAM-GDDASPA2.14 Datasheet
1Mb / 21P
OSCONIQ P 2226
GYDASPA2.23 OSRAM-GYDASPA2.23 Datasheet
1Mb / 21P
OSCONIQ P 2226
logo
Seoul Semiconductor
STFRC12B SEOUL-STFRC12B Datasheet
973Kb / 18P
Horticulture ??3030 series
logo
Bridgelux, Inc.
BXEM-30E BRIDGELUX-BXEM-30E Datasheet
1Mb / 27P
Bridgelux® SMD 3030 Series
05/2016
logo
OSRAM GmbH
GWPLLRA1.EM OSRAM-GWPLLRA1.EM Datasheet
1Mb / 24P
OSCONIQ® C 2424
Version 1.6 / 2021-11-24
logo
ams AG
GWQSLMS2.HM AMSCO-GWQSLMS2.HM Datasheet
2Mb / 27P
The OSCONIQ® 3030 is a high efficacy package for indoor, industrial and horticultural applications.
Version 1.0 2023-05-29
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com