công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HG4958-23DP bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

HG4958-23DP Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện HG4958-23DP
tải về  HG4958-23DP tải về
kích thước tập tin   372.55 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Flat Panel Antenna, 4900 to 6200 MHz, 23 dBi, 2 x 2 MIMO, N Female, H/V or 45 Deg. Slant

HG4958-23DP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HG4958-23DP Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện HG4958-23DP
tải về  HG4958-23DP Click to download

kích thước tập tin   372.55 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Flat Panel Antenna, 4900 to 6200 MHz, 23 dBi, 2 x 2 MIMO, N Female, H/V or 45 Deg. Slant

HG4958-23DP bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


HG4958-23DP Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 2-port Flat panel antenna
• 4900 to 6200 MHz, 23 dBi
• VSWR < 1.7:1
• All aluminum material
• Dual slant (V/H or ±45°)
• Horizontal beam-width 12°
• Vertical beam-width 12°
• 100 W max input power per port
• 2 x N type female connectors
• DC ground
• Water proof rating: IP-65

Applications
• Indoor or outdoor
• Point to point data links (PtP)
• Point to multi-point data links (PtMP)
• Wi-Fi 5, Wi-Fi 6
• Unlicensed 5GHz and 6GHz bands
• 5G bands - n46, n47, n96, n102
• 2x2 MIMO capability
• High speed internet access




Số phần tương tự - HG4958-23DP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
HG4958-23P L-COM-HG4958-23P Datasheet
234Kb / 2P
HyperLink Wireless 4.9/5.8 GHz 23 dBi Flat Panel Antenna
More results


Mô tả tương tự - HG4958-23DP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51041 PASTERNACK-PE51041 Datasheet
71Kb / 1P
Panel Antenna 2400-2483 MHz,14 dBi
PE51042 PASTERNACK-PE51042 Datasheet
71Kb / 1P
Panel Antenna 915 MHz,10.5 dBi
PE51044 PASTERNACK-PE51044 Datasheet
81Kb / 1P
WiMAX Panel Antenna 5800 MHz, 23 dBi
PE51046 PASTERNACK-PE51046 Datasheet
74Kb / 1P
WiMax Panel Antenna 3500 MHz, 16 dBi
PE51048 PASTERNACK-PE51048 Datasheet
71Kb / 1P
WiMax Panel Antenna 3500 MHz, 20 dBi
PE51072 PASTERNACK-PE51072 Datasheet
66Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 3300-3800 MHz, 2 dBi
PE51084 PASTERNACK-PE51084 Datasheet
304Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 3300-3800 MHz, 2 dBi
PE51088 PASTERNACK-PE51088 Datasheet
283Kb / 1P
Mini Omni Antenna 2400-2500 & 4900-5825 MHz 2.0 dBi
logo
Taoglas antenna solutio...
PAD71XA TAOGLAS-PAD71XA Datasheet
1Mb / 21P
GEMINI EMBEDDED LTE MIMO 2*2 ANTENNA
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51OM1039 PASTERNACK-PE51OM1039 Datasheet
541Kb / 4P
6 dBi MIMO Omni Antenna 617-2,700 MHz N Type Female Connector
REV 1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com