công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCANRBD1061 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

LCANRBD1061 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện LCANRBD1061
tải về  LCANRBD1061 tải về
kích thước tập tin   311.43 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 425 to 440 MHz Rubber Duck Antenna SMA Male Mount

LCANRBD1061 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LCANRBD1061 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện LCANRBD1061
tải về  LCANRBD1061 Click to download

kích thước tập tin   311.43 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 425 to 440 MHz Rubber Duck Antenna SMA Male Mount

LCANRBD1061 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


LCANRBD1061 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 425 MHz to 440 MHz
• SMA Male connector
• VSWR 2:1
• Linear polarization

Applications
• LPWAN
• ISM
• Weightless-P
• Fixed and Mobile Devices




Số phần tương tự - LCANRBD1061

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
LCANRBD1060 L-COM-LCANRBD1060 Datasheet
326Kb / 3P
2.4 to 7.125 GHz Rubber Duck Antenna 4 dBi RP-SMA Male Tilt Swivel
07/05/2024
LCANRBD1062 L-COM-LCANRBD1062 Datasheet
314Kb / 3P
915 to 918 MHz Permanent Mount Mini Antenna Solder Post
06/12/2024
LCANRBD1063 L-COM-LCANRBD1063 Datasheet
314Kb / 3P
868 to 915 MHz Rubber Duck Antenna SMA Male Tilt Swivel
07/10/2024
LCANRBD1064 L-COM-LCANRBD1064 Datasheet
314Kb / 3P
860 to 875 MHz Permanent Mount Mini Antenna Solder Post
06/12/2024
LCANRBD1065 L-COM-LCANRBD1065 Datasheet
312Kb / 3P
420 to 440 MHz Small Rubber Duck Antenna SMA Male Mount
06/14/2024
More results


Mô tả tương tự - LCANRBD1061

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51018 PASTERNACK-PE51018 Datasheet
50Kb / 1P
Rubber Duck Antenna, 2400 . 2483.5 MHz, 2dB
PE51070 PASTERNACK-PE51070 Datasheet
77Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 5725-5850 MHz, 5dBi
PE51072 PASTERNACK-PE51072 Datasheet
66Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 3300-3800 MHz, 2 dBi
PE51074 PASTERNACK-PE51074 Datasheet
87Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 2300-2700 MHz, 2dBi
PE51076 PASTERNACK-PE51076 Datasheet
266Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 2400-2500 MHz, 3dBi
PE51077 PASTERNACK-PE51077 Datasheet
58Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 2400-2500 MHz, 2dBi
PE51078 PASTERNACK-PE51078 Datasheet
305Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 2400-2500 MHz, 5dBi
PE51085 PASTERNACK-PE51085 Datasheet
69Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 3400-3800 MHz, 5dBi
PE51086 PASTERNACK-PE51086 Datasheet
59Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 2300-2700 MHz, 4.5dBi
PE51090 PASTERNACK-PE51090 Datasheet
60Kb / 1P
2300 - 2700 MHz Rubber Duck, 4.5dBi, Reverse Polarity SMA Male
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com