công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A86602 bảng dữ liệu (PDF) - United Automation Ltd. All rights reserved

A86602 Datasheet PDF - United Automation Ltd. All rights reserved
tên linh kiện A86602
tải về  A86602 tải về
kích thước tập tin   513.19 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  UNITEDAUTOMATION [United Automation Ltd. All rights reserved]
Trang chủ  https://united-automation.com/
Logo UNITEDAUTOMATION - United Automation Ltd. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Heater Controller

A86602 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
A86602 Datasheet PDF - United Automation Ltd. All rights reserved

tên linh kiện A86602
tải về  A86602 Click to download

kích thước tập tin   513.19 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  UNITEDAUTOMATION [United Automation Ltd. All rights reserved]
Trang chủ  https://united-automation.com/
Logo UNITEDAUTOMATION - United Automation Ltd. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Heater Controller

A86602 bảng dữ liệu (HTML) - United Automation Ltd. All rights reserved


A86602 Thông tin chi tiết sản phẩm

KEY FEATURES:
 Energy Saving: Activates heat only when people are present, reducing unnecessary energy use.
 Extended Lamp Life: Soft-start and zero-voltage switch-off functions help increase lamp longevity by up to 30%.
 Temperature Sensor: Automatically inhibits lamp operation when ambient temperature exceeds the set point.
 Cost-Effective: Offers advanced features at a competitive price.
 Easy Installation: Simple setup process with minimal maintenance required.
 LED Indication: Blue LED for power ON and red LED for heater ON status.
APPLICATIONS:
The Infresco-P 4kW controller is ideal for a variety of settings, including:
 Outdoor Heating: Perfect for patios, terraces, and outdoor dining areas.
 Commercial Use: Suitable for restaurants, hospitality areas, and other commercial spaces.
 Industrial Environments: Can be used in warehouses, workshops, and other industrial applications where infrared heating is required.




Số phần tương tự - A86602

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
United Automation Ltd. ...
A86602 UNITEDAUTOMATION-A86602 Datasheet
436Kb / 2P
1500W, 240V Instant Infrared Heating | Durable & Weatherproof
14 November 2025
More results


Mô tả tương tự - A86602

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
YB80-240 ETC-YB80-240 Datasheet
123Kb / 1P
PTC Heater
logo
Analog Technologies, In...
AMCHCXRXW ANALOGTECHNOLOGIES-AMCHCXRXW Datasheet
310Kb / 3P
Metal Ceramics Heater
6/9/2022
logo
STEGO Elektrotechnik Gm...
CP061 STEGO-CP061 Datasheet
177Kb / 1P
FLAT HEATER
19.08.2020
HG140 STEGO-HG140 Datasheet
151Kb / 1P
SEMICONDUCTOR HEATER
19.03.2019
HGK047 STEGO-HGK047 Datasheet
161Kb / 1P
SMALL SEMICONDUCTOR HEATER
24.08.2020
LP165 STEGO-LP165 Datasheet
583Kb / 1P
ENCLOSURE HEATER
11.11.2022
LPS164 STEGO-LPS164 Datasheet
352Kb / 1P
ENCLOSURE HEATER
11.11.2022
LT065 STEGO-LT065 Datasheet
503Kb / 1P
ENCLOSURE HEATER
11.11.2022
LTF065 STEGO-LTF065 Datasheet
474Kb / 1P
ENCLOSURE HEATER
11.11.2022
LTS064 STEGO-LTS064 Datasheet
484Kb / 1P
ENCLOSURE HEATER
11.11.2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com