công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCANOM1075 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

LCANOM1075 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện LCANOM1075
tải về  LCANOM1075 tải về
kích thước tập tin   320.05 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 698 to 2700 MHz Omni Antenna 6.5 dBi Gain, 5.5 mm Spring SMA Male Connector, Black Fiberglass Radome

LCANOM1075 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LCANOM1075 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện LCANOM1075
tải về  LCANOM1075 Click to download

kích thước tập tin   320.05 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 698 to 2700 MHz Omni Antenna 6.5 dBi Gain, 5.5 mm Spring SMA Male Connector, Black Fiberglass Radome

LCANOM1075 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


LCANOM1075 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Heavy Duty 5.5mm Spring Diameter
• Vertically Polarized
• 6.5 dBi Gain
• SMA Male Connector
• 14.75 ft RG58 Cable
• Black Fiberglass Radome

Applications
• Offroad/Overland Vehicles
• Mining/Industrial Heavy Equipment
• Commercial Trucking
• Fleet Management
• Farm Equipment




Số phần tương tự - LCANOM1075

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
LCANOM1070 L-COM-LCANOM1070 Datasheet
319Kb / 3P
477 MHz Omni Antenna 6.5 dBi Gain, 8 mm Spring FME Male Connector, White Fiberglass Radome
2/21/2023
LCANOM1071 L-COM-LCANOM1071 Datasheet
320Kb / 3P
698 to 2700 MHz Omni Antenna 6.5 dBi Gain, 8 mm Spring SMA Male Connector, Black Fiberglass Radome
2/21/2023
LCANOM1072 L-COM-LCANOM1072 Datasheet
320Kb / 3P
698 to 2700 MHz Omni Antenna 6.5 dBi Gain, 8 mm Spring SMA Male Connector, White Fiberglass Radome
2/21/2023
LCANOM1073 L-COM-LCANOM1073 Datasheet
321Kb / 3P
477 MHz Omni Antenna 6.5 dBi Gain, 5.5 mm Spring FME Male Connector, Black Fiberglass Radome
2/28/2023
LCANOM1074 L-COM-LCANOM1074 Datasheet
320Kb / 3P
477 MHz Omni Antenna 6.5 dBi Gain, 5.5 mm Spring FME Male Connector, White Fiberglass Radome
2/28/2023
More results


Mô tả tương tự - LCANOM1075

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51031 PASTERNACK-PE51031 Datasheet
66Kb / 1P
Vertical Omni Antenna 2400 MHz, 12.0 dBi
PE51033 PASTERNACK-PE51033 Datasheet
80Kb / 1P
Vertical Omni Antenna 3500 MHz, 9.0 dBi
logo
Pulse A Technitrol Comp...
RO8061 PULSE-RO8061 Datasheet
1Mb / 3P
Outdoor 3G Radome Omni 2 dBi Antenna
RO8063 PULSE-RO8063 Datasheet
1Mb / 3P
Outdoor 3G Radome Omni 4 dBi Antenna
RO17102NM PULSE-RO17102NM Datasheet
240Kb / 3P
Radome Omni Antenna
W5067 PULSE-W5067 Datasheet
490Kb / 7P
Radome Omni ??Omni directional Antenna
W1978 PULSE-W1978 Datasheet
1Mb / 12P
Direct Mount LPT Style Antenna 698 2700 MHz, U.FL/SMA(M)
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51OM1033 PASTERNACK-PE51OM1033 Datasheet
352Kb / 3P
6 dBi Omni Antenna 698-960 MHz N Type Female Connector
REV 1
PE51OM1035 PASTERNACK-PE51OM1035 Datasheet
352Kb / 3P
8 dBi Omni Antenna 698-960 MHz N Type Female Connector
REV 1
PE51OM1036 PASTERNACK-PE51OM1036 Datasheet
352Kb / 3P
8 dBi Omni Antenna 698-960 MHz N Type Female Connector
REV 1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com