công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R03DS0167EJ0200 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R03DS0167EJ0200 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R03DS0167EJ0200
tải về  R03DS0167EJ0200 tải về
kích thước tập tin   431.14 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Input Offset Voltage VIO≤1mV Single Power Supply Dual Operational Amplifiers

R03DS0167EJ0200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R03DS0167EJ0200 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R03DS0167EJ0200
tải về  R03DS0167EJ0200 Click to download

kích thước tập tin   431.14 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Input Offset Voltage VIO≤1mV Single Power Supply Dual Operational Amplifiers

R03DS0167EJ0200 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R03DS0167EJ0200 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The REAC1251G is a single power and dual operational amplifiers which has features low input offset voltage VIO ≤ ±1mV and low input offset voltage temperature drift. The features include low-voltage operation, a common-mode input voltage that range from V− (GND) level, an output from a V− (GND) level that is determined by the output stage of class C push-pull circuit and a 50 μA(TYP.) constant current, and a low current consumption.
In addition to that, this amplifier can also operate in both positive and negative power supply and can be used extensively in various amplifier circuits.

Features
Low input offset voltage ±1mV (Max.)
Low input offset voltage temperature drift ±1μV/˚C (Typ.)
The package line-up is MSOP




Số phần tương tự - R03DS0167EJ0200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R03DS0167EJ0100 RENESAS-R03DS0167EJ0100 Datasheet
871Kb / 11P
Low Input Offset Voltage VIO≤1mV Single Power Supply Dual Operational Amplifiers
2021.7.12
More results


Mô tả tương tự - R03DS0167EJ0200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33272A ONSEMI-MC33272A_06 Datasheet
317Kb / 16P
Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 11
logo
Intersil Corporation
EL5156 INTERSIL-EL5156_06 Datasheet
423Kb / 17P
<1mV Voltage Offset, 600MHz Amplifiers
June 15, 2006
EL5156 INTERSIL-EL5156_07 Datasheet
394Kb / 17P
<1mV Voltage Offset, 600MHz Amplifiers
logo
ON Semiconductor
MC33272A ONSEMI-MC33272A_04 Datasheet
213Kb / 14P
Single Supply, High Slew Rate, Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
December, 2004 ??Rev. 7
logo
Rohm
BA8522RF ROHM-BA8522RF Datasheet
171Kb / 5P
LOW OFFSET VOLTAGE DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Intersil Corporation
EL5156 INTERSIL-EL5156 Datasheet
499Kb / 17P
1mV Voltage Offset, 600MHz Amplifiers
logo
ON Semiconductor
MC33272A ONSEMI-MC33272A_13 Datasheet
325Kb / 16P
Low Input Offset Voltage Operational Amplifiers
July, 2013 ??Rev. 14
logo
Renesas Technology Corp
EL5156 RENESAS-EL5156 Datasheet
855Kb / 17P
<1mV Voltage Offset, 600MHz Amplifiers
REAC1251G RENESAS-REAC1251G Datasheet
871Kb / 11P
Low Input Offset Voltage VIO≤1mV Single Power Supply Dual Operational Amplifiers
2021.7.12
REAC1251J RENESAS-REAC1251J Datasheet
871Kb / 11P
Low Input Offset Voltage VIO≤1mV(@-40℃ to 125℃)
2021.7.12
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com