công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HG2358-18XP-065-2NF bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

HG2358-18XP-065-2NF Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện HG2358-18XP-065-2NF
tải về  HG2358-18XP-065-2NF tải về
kích thước tập tin   495.73 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2300-2700 MHz / 5150- 5850 MHz, 17 / 20 dBi, Wifi MIMO Sector Antenna, 65-degree, /-45 Dual Pol, 2-Port, Type N Female Connector

HG2358-18XP-065-2NF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HG2358-18XP-065-2NF Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện HG2358-18XP-065-2NF
tải về  HG2358-18XP-065-2NF Click to download

kích thước tập tin   495.73 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2300-2700 MHz / 5150- 5850 MHz, 17 / 20 dBi, Wifi MIMO Sector Antenna, 65-degree, /-45 Dual Pol, 2-Port, Type N Female Connector

HG2358-18XP-065-2NF bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


HG2358-18XP-065-2NF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Dual Band frequency coverage for 2300 MHz to 2700 MHz and
5150 MHz to 5850 MHz
• Very High Gain 17 dBi to 20 dBi Directional Antenna with MIMO
peak performance antennas
• Supports low-latency, bandwidth-hungry applications like highdefinition video and augmented reality/virtual reality applications
• Sector antenna with 2 x Type N Female connectors
• 65° beamwidth with dual +/-45 slant polarization
• 100 W max input power per port
• Easy Install mounting bracket provided
• Weatherproof ABS – UV Resistance PVC radome

Applications
• Outdoor and Indoor dual band Wi-Fi6 2.4 GHz and 5 GHz applications supported
• Wireless LAN systems & IEEE.802.16ax applications with MUMIMO and OFDMA
• WiFi 6 and WiFi 6E enables higher datarates up to 35% with
enhanced efficiency and speed
• Increased Bandwidth enhances spectral efficiency and supports
faster radio applications
• Smart cities expansion for coverage and IOT / IIOT
• Point-to-point (PtP) or point-to-multipoint (PtMP) applications




Số phần tương tự - HG2358-18XP-065-2NF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
HG2358-18XP-090-2NF L-COM-HG2358-18XP-090-2NF Datasheet
494Kb / 6P
2300-2700/5150-5850MHz, 16 / 18 dBi, Wifi MIMO Sector Antenna, 90-degree, /-45 Dual Pol, 2-Port, Type N Female Connector
6/6/2022
More results


Mô tả tương tự - HG2358-18XP-065-2NF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51035 PASTERNACK-PE51035 Datasheet
275Kb / 1P
Vertical Omni Antenna 5470-5850 MHz 8.0 dBi
PE51036 PASTERNACK-PE51036 Datasheet
66Kb / 1P
Vertical Omni Antenna 5470-5850 MHz, 10.0 dBi
PE51039 PASTERNACK-PE51039 Datasheet
66Kb / 1P
Vertical Omni Antenna 5470-5850 MHz, 10 dBi
PE51040 PASTERNACK-PE51040 Datasheet
83Kb / 1P
Vertical Omni Antenna 5470-5850 MHz, 12 dBi
PE51062 PASTERNACK-PE51062 Datasheet
59Kb / 1P
Mini Vertical Antenna 2300 MHz, 3 dBi
PE51071 PASTERNACK-PE51071 Datasheet
215Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 2400- 2483 & 5150-5850 MHz, 7dBi
PE51086 PASTERNACK-PE51086 Datasheet
59Kb / 1P
Rubber Duck Antenna 2300-2700 MHz, 4.5dBi
logo
TE Connectivity Ltd
2118060-1 TEC-2118060-1 Datasheet
2Mb / 2P
2300 ??800 & 5150 ??875 MHz Dual Band Antenna
2246667-1 TEC-2246667-1 Datasheet
2Mb / 3P
2400??483.5 MHz & 5150??875 MHz MIMO 2X2 DUAL BAND CABLED ANTENNA
logo
Pasternack Enterprises,...
PE51OM1039 PASTERNACK-PE51OM1039 Datasheet
541Kb / 4P
6 dBi MIMO Omni Antenna 617-2,700 MHz N Type Female Connector
REV 1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com