công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S203M-D50 bảng dữ liệu (PDF) - ABB

S203M-D50 Datasheet PDF - ABB
tên linh kiện S203M-D50
tải về  S203M-D50 tải về
kích thước tập tin   69.98 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB
Giải thích chi tiết về linh kiện Miniature Circuit Breaker - S200M - 3P - D - 50 A

S203M-D50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S203M-D50 Datasheet PDF - ABB

tên linh kiện S203M-D50
tải về  S203M-D50 Click to download

kích thước tập tin   69.98 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB
Giải thích chi tiết về linh kiện Miniature Circuit Breaker - S200M - 3P - D - 50 A

S203M-D50 bảng dữ liệu (HTML) - ABB


S203M-D50 Thông tin chi tiết sản phẩm

Extended Product Type:
Product ID:
EAN:
Catalog Description:
Long Description:
General Information
S203M-D50
2CDS273001R0501
4016779601283
Miniature Circuit Breaker - S200M - 3P - D - 50 A
System pro M compact S200M miniature circuit breakers are current limiting. They have two
different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload
protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are
available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P),
breaking capacities (up to 10 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs
of the product range S200M comply with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 609 47-2, allowing the
use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact
can be mounted on S200M to save 50% space.




Số phần tương tự - S203M-D50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ABB
S203M-D50 ABB-S203M-D50 Datasheet
6Mb / 75P
Protecta Plus MCB distribution board 250A Edition 1
02.10.2017
More results


Mô tả tương tự - S203M-D50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
QOU320 SCHNEIDER-QOU320 Datasheet
115Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOU345 SCHNEIDER-QOU345 Datasheet
117Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 45A, 3P, 240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOU380 SCHNEIDER-QOU380 Datasheet
105Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 3P, 240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOUQ320 SCHNEIDER-QOUQ320 Datasheet
122Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA
QOUR330 SCHNEIDER-QOUR330 Datasheet
117Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 30A, 3P, 240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOUQ335 SCHNEIDER-QOUQ335 Datasheet
122Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 35A, 3P, 240V, 10kA
QOUQ345 SCHNEIDER-QOUQ345 Datasheet
122Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 45A, 3P, 240V, 10kA
QOUQ360 SCHNEIDER-QOUQ360 Datasheet
122Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 60A, 3P, 240V, 10kA
GV3P50 SCHNEIDER-GV3P50 Datasheet
179Kb / 8P
Motor circuit breaker, TeSys GV3, 3P, 37-50 A
Oct 13, 2020
A9K24340 SCHNEIDER-A9K24340 Datasheet
79Kb / 2P
miniature circuit breaker - iK60N - 3P - 40 A - C curve
23-Feb-2021
More results




Giới thiệu về ABB


ABB is a multinational corporation headquartered in Zurich, Switzerland. ABB is a technology leader in electrification products, robotics and motion, industrial automation, and power grids, serving customers in utilities, industry, and transport & infrastructure globally.

ABB has a wide range of products and services, including power and automation technologies, which help customers to improve energy efficiency, productivity, and safety. ABB's products include transformers, switchgear, motors, drives, robotics, and various other automation products. The company also provides services such as maintenance, retrofits, and digital solutions to help customers optimize their operations.

ABB has a presence in more than 100 countries, with over 100,000 employees worldwide. The company was founded in 1988 through the merger of ASEA AB and BBC Brown Boveri AG.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com