công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DYN30 bảng dữ liệu (PDF) - FranMar International Inc.

DYN30 Datasheet PDF - FranMar International Inc.
tên linh kiện DYN30
tải về  DYN30 tải về
kích thước tập tin   1265.19 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  FRANMAR [FranMar International Inc.]
Trang chủ  https://www.franmar.com.tw/
Logo FRANMAR - FranMar International Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 30W D IL Package Regulated DC - DC Converter

DYN30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DYN30 Datasheet PDF - FranMar International Inc.

tên linh kiện DYN30
tải về  DYN30 Click to download

kích thước tập tin   1265.19 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  FRANMAR [FranMar International Inc.]
Trang chủ  https://www.franmar.com.tw/
Logo FRANMAR - FranMar International Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 30W D IL Package Regulated DC - DC Converter

DYN30 bảng dữ liệu (HTML) - FranMar International Inc.


DYN30 Thông tin chi tiết sản phẩm

8:1 Wide Input Voltage Range
NoMinimumLoad Required
High Efficiency Up to 91%
Regulated Output Types
No Minimum Load Required
Over Power/Short Circuit/Temperature Protection
Operating Temperature:-40℃ to +70℃




Số phần tương tự - DYN30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
DYNACOR10-00 ETC2-DYNACOR10-00 Datasheet
581Kb / 3P
EN50155 qualified Rugged and low power Based on Intel짰 Atom?
logo
AEROTECH US. ALL RIGHTS...
DYNAMIC-CONTROLS-TOOLBOX AEROTECH-DYNAMIC-CONTROLS-TOOLBOX Datasheet
1Mb / 3P
Advanced Controller-Level Algorithms
logo
List of Unclassifed Man...
DYNAPCN10-20 ETC2-DYNAPCN10-20 Datasheet
398Kb / 3P
Autonomous Counting Device High Accuracy Under Any Light Conditions
More results


Mô tả tương tự - DYN30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
SKM30 MEANWELL-SKM30_12 Datasheet
197Kb / 1P
30W DC-DC Regulated Single Output Converter
SKMW30 MEANWELL-SKMW30 Datasheet
109Kb / 4P
30W 1x1 Package DC-DC Regulated Converter
SLC03 MEANWELL-SLC03 Datasheet
103Kb / 4P
3W DIP Package DC-DC Regulated Converter
SPAN02 MEANWELL-SPAN02 Datasheet
108Kb / 4P
2W SIP Package DC-DC Regulated Converter
SPBW03 MEANWELL-SPBW03 Datasheet
116Kb / 4P
3W SIP Package DC-DC Regulated Converter
SPBW06 MEANWELL-SPBW06 Datasheet
119Kb / 5P
6W SIP Package DC-DC Regulated Converter
SCWN03 MEANWELL-SCWN03 Datasheet
106Kb / 4P
3W DIP Package DC-DC Regulated Converter
SPB09 MEANWELL-SPB09 Datasheet
118Kb / 5P
9W SIP Package DC-DC Regulated Converter
SPRN01 MEANWELL-SPRN01 Datasheet
101Kb / 4P
1W SIP Package DC-DC Regulated Converter
SKM30-N MEANWELL-SKM30-N Datasheet
147Kb / 7P
30W 2"x1" Package DC-DC Regulated Converter
2022-12-01
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com