công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF5050AIDGKR bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

REF5050AIDGKR Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện REF5050AIDGKR
tải về  REF5050AIDGKR tải về
kích thước tập tin   4968.16 Kbytes
Page   52 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference

REF5050AIDGKR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
REF5050AIDGKR Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện REF5050AIDGKR
tải về  REF5050AIDGKR Click to download

kích thước tập tin   4968.16 Kbytes
Page   52 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference

REF5050AIDGKR bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


REF5050AIDGKR Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Low temperature drift (maximum):
– Enhanced-grade (new): 2.5ppm/°C
– High-grade: 3ppm/°C
– Standard-grade: 8ppm/°C
• High accuracy (maximum):
– Enhanced-grade: 0.025%
– High-grade: 0.05%
– Standard-grade: 0.1%
• Low noise:
– Enhanced-grade: 0.5μVPP/V
– High/standard-grade: 3μVPP/V
• Excellent long-term stability:
– 22ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
– 50ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
• Wide input voltage support:
– Enhanced-grade: 42V
– High/standard-grade: 18V
• High-output current: ±10mA
• Temperature range: -40°C to 125°C




Số phần tương tự - REF5050AIDGKR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
REF5050AIDGKR TI-REF5050AIDGKR Datasheet
614Kb / 20P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE
REF5050AIDGKR TI-REF5050AIDGKR Datasheet
1Mb / 28P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision OLTAGE REFERENCE
REF5050AIDGKR TI-REF5050AIDGKR Datasheet
1Mb / 28P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision OLTAGE REFERENCE
REF5050AIDGKR TI-REF5050AIDGKR Datasheet
1Mb / 28P
Low-Noise, Very Low Drift Precision
REF5050AIDGKR TI1-REF5050AIDGKR Datasheet
3Mb / 38P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference
More results


Mô tả tương tự - REF5050AIDGKR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
REF5020 BURR-BROWN-REF5020 Datasheet
468Kb / 16P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE
logo
Texas Instruments
REF5010 TI-REF5010 Datasheet
614Kb / 20P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE
REF5020-EP TI-REF5020-EP_1 Datasheet
541Kb / 18P
LOW-NOISE,VERY LOW DRIFT,PRECISION VOLTAGE REFERENCE
REF5020A-Q1 TI1-REF5020A-Q1 Datasheet
888Kb / 19P
LOW-NOISE, VERY LOW DRIFT, PRECISION VOLTAGE REFERENCE
REF5025-HT TI1-REF5025-HT Datasheet
446Kb / 16P
LOW NOISE, VERY LOW DRIFT, PRECISION VOLTAGE REFERENCE
REF5010 TI-REF5010_13 Datasheet
1Mb / 28P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision VOLTAGE REFERENCE
REF5050AQDRQ1 TI1-REF5050AQDRQ1 Datasheet
1Mb / 21P
LOW-NOISE, VERY LOW DRIFT, PRECISION VOLTAGE REFERENCE
REF5010 TI-REF5010_15 Datasheet
2Mb / 28P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference
REF5010 TI1-REF5010 Datasheet
3Mb / 38P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference
REF5020-EP TI1-REF5020-EP Datasheet
1Mb / 29P
Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com