công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S201-D1 bảng dữ liệu (PDF) - ABB

S201-D1 Datasheet PDF - ABB
tên linh kiện S201-D1
tải về  S201-D1 tải về
kích thước tập tin   109.19 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB
Giải thích chi tiết về linh kiện Miniature Circuit Breaker - S200 - 1P - D - 1 ampere

S201-D1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S201-D1 Datasheet PDF - ABB

tên linh kiện S201-D1
tải về  S201-D1 Click to download

kích thước tập tin   109.19 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB
Giải thích chi tiết về linh kiện Miniature Circuit Breaker - S200 - 1P - D - 1 ampere

S201-D1 bảng dữ liệu (HTML) - ABB


S201-D1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Extended Product Type S201-D1
Product ID 2CDS251001R0011
EAN 4016779529945
Catalog Description Miniature Circuit Breaker - S200 - 1P - D - 1 ampere
Long Description
System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have
two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for
overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit
protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations
(1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated
currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1,
IEC/EN 60947-2, UL1077 allowing the use for residential, commercial and industrial
applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50%
space.
General Information




Số phần tương tự - S201-D1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ABB
S201-D10 ABB-S201-D10 Datasheet
26Kb / 1P
MCB 1P D 10A 480Y/277 SUPP
S201-D16 ABB-S201-D16 Datasheet
109Kb / 5P
Miniature Circuit Breaker - S200 - 1P - D - 16 ampere
More results


Mô tả tương tự - S201-D1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
QOU115 SCHNEIDER-QOU115 Datasheet
90Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 15A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU150 SCHNEIDER-QOU150 Datasheet
94Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 50A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU160 SCHNEIDER-QOU160 Datasheet
118Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 60A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU170 SCHNEIDER-QOU170 Datasheet
118Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 70A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU180 SCHNEIDER-QOU180 Datasheet
118Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU1100 SCHNEIDER-QOU1100 Datasheet
105Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 100A, 1P. 120/240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOUR110 SCHNEIDER-QOUR110 Datasheet
109Kb / 2P
QOUR Miniature Circuit Breaker, 10A, 1P, 120/240V, 10kA
Feb 21, 2020
QOUQ115 SCHNEIDER-QOUQ115 Datasheet
97Kb / 2P
QOUQ Miniature Circuit Breaker, 15A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU145 SCHNEIDER-QOU145 Datasheet
118Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 45A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU150VH SCHNEIDER-QOU150VH Datasheet
112Kb / 2P
QOU Miniature Circuit Breaker, 50A, 1P, 120/240V, 22kA
More results




Giới thiệu về ABB


ABB is a multinational corporation headquartered in Zurich, Switzerland. ABB is a technology leader in electrification products, robotics and motion, industrial automation, and power grids, serving customers in utilities, industry, and transport & infrastructure globally.

ABB has a wide range of products and services, including power and automation technologies, which help customers to improve energy efficiency, productivity, and safety. ABB's products include transformers, switchgear, motors, drives, robotics, and various other automation products. The company also provides services such as maintenance, retrofits, and digital solutions to help customers optimize their operations.

ABB has a presence in more than 100 countries, with over 100,000 employees worldwide. The company was founded in 1988 through the merger of ASEA AB and BBC Brown Boveri AG.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com