công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJW4832 bảng dữ liệu (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJW4832 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
tên linh kiện NJW4832
tải về  NJW4832 tải về
kích thước tập tin   350.8 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1-channel High Side Switch

NJW4832 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NJW4832 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện NJW4832
tải về  NJW4832 Click to download

kích thước tập tin   350.8 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1-channel High Side Switch

NJW4832 bảng dữ liệu (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


NJW4832 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Drain-Source Voltage 45V
Output Current 0.2A
Corresponding with Logic Voltage Operation: 3V/5V
Low On-Resistance 0.75 (typ.)
Low Consumption Current 110A (typ.)
Active Clamp Circuit
Over Current Protection (Self recovery type current limiting function)
Thermal Shutdown
Package Outline DFN6-H1 (ESON6-H1)




Số phần tương tự - NJW4832

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJW4832 NJRC-NJW4832 Datasheet
355Kb / 14P
1-channel High Side Switch
NJW4832KH1-A NJRC-NJW4832KH1-A Datasheet
355Kb / 14P
1-channel High Side Switch
NJW4832KH1-B NJRC-NJW4832KH1-B Datasheet
355Kb / 14P
1-channel High Side Switch
More results


Mô tả tương tự - NJW4832

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTS4140N INFINEON-BTS4140N Datasheet
435Kb / 18P
Smart High-Side Power Switch One Channel: 1 x 1?
2004-01-27
BTS4141D INFINEON-BTS4141D Datasheet
461Kb / 19P
Smart High-Side Power Switch 1 Channel: 1 x 200m?
2004-01-27
BTS4141N INFINEON-BTS4141N Datasheet
458Kb / 19P
Smart High-Side Power Switch 1 Channel: 1 x 200m?
2004-01-27
BTS4142N INFINEON-BTS4142N Datasheet
458Kb / 19P
Smart High-Side Power Switch 1 Channel: 1 x 200m?
2004-01-27
BTS4141N INFINEON-BTS4141N_09 Datasheet
472Kb / 21P
Smart High-Side Power Switch 1 Channel: 1 x 200m?
V1.1, 2009-01-12
logo
Rohm
BD49101AEFS-M ROHM-BD49101AEFS-M Datasheet
1Mb / 44P
1 High Side Switch channel
logo
New Japan Radio
NJW4822 NJRC-NJW4822 Datasheet
389Kb / 14P
1-Channel Low Side Switch
NJW4832 NJRC-NJW4832 Datasheet
355Kb / 14P
1-channel High Side Switch
logo
Texas Instruments
TPS1H000-Q1 TI1-TPS1H000-Q1 Datasheet
793Kb / 27P
40-V 1-(ohm) Single-Channel Smart High-Side Switch
logo
Vishay Siliconix
SIP4613B VISHAY-SIP4613B Datasheet
491Kb / 10P
Protected 1-A High-Side Load Switch
06-Oct-08
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com