công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSP1065 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSP1065 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSP1065
tải về  FMSP1065 tải về
kích thước tập tin   554.92 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Quarter Wave Stub RF Surge Protector, Type N F/F, Low PIM, 800 - 2,250MHz

FMSP1065 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSP1065 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSP1065
tải về  FMSP1065 Click to download

kích thước tập tin   554.92 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Quarter Wave Stub RF Surge Protector, Type N F/F, Low PIM, 800 - 2,250MHz

FMSP1065 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSP1065 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Broadband Performance
• from 800 to 2,250 MHz
• DC Block Topology
• Bi-directional, Repetitive
• Strike Protection
• Low PIM
• Applications:
• Cellular
• Distributed Antenna
• Systems (DAS)
• Emergency Response Systems
• Public Safety Systems
• FMSP1065
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMSP1065

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSP1060 FAIRVIEW-FMSP1060 Datasheet
521Kb / 3P
4.3-10 M/F In/Out Bulkhead Coaxial RF Surge Protector, 698MHz - 2.7GHz, DC Block, 500W, IP67, 40kA, Filter, Low PIM -173 dBc
REV 1.0
FMSP1061 FAIRVIEW-FMSP1061 Datasheet
626Kb / 3P
4.3-10 F/F Bulkhead Coaxial RF Surge Protector, 698MHz - 2.7GHz, 500W, IP67, 80 V Max., 1mJ, 20kA, Filter, Low PIM -173 dBc
REV 1.0A
FMSP1062 FAIRVIEW-FMSP1062 Datasheet
624Kb / 3P
4.3-10 F/M Bulkhead Coaxial RF Surge Protector, 698MHz - 2.7GHz, 500W, IP67, 80 V Max., 1mJ, 20kA, Filter, Low PIM -173 dBc
REV 1.0A
FMSP1063 FAIRVIEW-FMSP1063 Datasheet
566Kb / 3P
Quarter Wave Stub RF Surge Protector, Type 7/16 DIN F/F, Low PIM, 800 - 2,250MHz
REV 1.1A
FMSP1064 FAIRVIEW-FMSP1064 Datasheet
560Kb / 3P
Quarter Wave Stub RF Surge Protector, Type 7/16 DIN M/F, Low PIM, 800 - 2,250MHz
REV 1.1A
More results


Mô tả tương tự - FMSP1065

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE73SP1000 PASTERNACK-PE73SP1000 Datasheet
216Kb / 3P
Type N F/F In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1001 PASTERNACK-PE73SP1001 Datasheet
220Kb / 3P
Type N F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1002 PASTERNACK-PE73SP1002 Datasheet
228Kb / 3P
Type N F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1003 PASTERNACK-PE73SP1003 Datasheet
220Kb / 3P
Type N F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1033 PASTERNACK-PE73SP1033 Datasheet
258Kb / 3P
Type N F/F In/Out Coax RF Surge Protector
PE73SP1035 PASTERNACK-PE73SP1035 Datasheet
252Kb / 3P
Type N F/F In/Out Coax RF Surge Protector
PE73SP1036 PASTERNACK-PE73SP1036 Datasheet
239Kb / 3P
Type N M/F In/Out Coax RF Surge Protector
PE73SP1048 PASTERNACK-PE73SP1048 Datasheet
213Kb / 3P
Type N F/F In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1049 PASTERNACK-PE73SP1049 Datasheet
223Kb / 3P
Type N F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1050 PASTERNACK-PE73SP1050 Datasheet
215Kb / 3P
Type N F/F In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com