công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSP1017 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSP1017 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSP1017
tải về  FMSP1017 tải về
kích thước tập tin   555.48 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 7/16 M/F In/Out Coaxial RF Surge Protector, 800MHz - 2.5GHz, DC Pass, 300W, IP67, 20kA, Hybrid, Bracket Toward Body

FMSP1017 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSP1017 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSP1017
tải về  FMSP1017 Click to download

kích thước tập tin   555.48 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 7/16 M/F In/Out Coaxial RF Surge Protector, 800MHz - 2.5GHz, DC Pass, 300W, IP67, 20kA, Hybrid, Bracket Toward Body

FMSP1017 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSP1017 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Surge current of 20kA
• Max Power 300W
• Frequency range from
• 800 MHz to 2.5 GHz
• 7/16 DIN male connector to
• 7/16 DIN female connector
• Waterproof IP67 rated
• DC Pass
• VSWR <1.1:1
• Low insertion loss
• CE & RoHS compliant
• Applications:
• GPS systems
• Active antenna systems
• FMSP1017
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMSP1017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSP1010 FAIRVIEW-FMSP1010 Datasheet
559Kb / 3P
Type N F/F In/Out Coaxial RF Surge Protector, 800MHz - 2.5GHz, DC Pass, 300W, IP67, 20kA, Hybrid, Bracket Toward Body
REV 1.0
FMSP1011 FAIRVIEW-FMSP1011 Datasheet
542Kb / 3P
Type N M/F In/Out Coaxial RF Surge Protector, 800MHz - 2.5GHz, DC Pass, 300W, IP67, 20kA, Hybrid, Bracket Toward Body
REV 1.0
FMSP1013 FAIRVIEW-FMSP1013 Datasheet
556Kb / 3P
Type N F/F In/Out Coaxial RF Surge Protector, 800MHz - 2.5GHz, DC Pass, 300W, IP67, 20kA, Hybrid, Bracket Away from Arrestor
REV 1.0
FMSP1014 FAIRVIEW-FMSP1014 Datasheet
559Kb / 3P
Type N F/F In/Out Coaxial RF Surge Protector, 800MHz - 2.5GHz, DC Pass, 300W, IP67, 20kA, Hybrid, Bracket Toward Body
REV 1.0
FMSP1015 FAIRVIEW-FMSP1015 Datasheet
557Kb / 3P
Type N F/F In/Out Coaxial RF Surge Protector, 40MHz - 400MHz, DC Pass, 100W, IP67, 20kA, Hybrid, Bracket Toward Body
REV 1.0
More results


Mô tả tương tự - FMSP1017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE73SP1001 PASTERNACK-PE73SP1001 Datasheet
220Kb / 3P
Type N F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1004 PASTERNACK-PE73SP1004 Datasheet
223Kb / 3P
7/16 F/F In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1005 PASTERNACK-PE73SP1005 Datasheet
214Kb / 3P
7/16 F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1006 PASTERNACK-PE73SP1006 Datasheet
214Kb / 3P
7/16 F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1007 PASTERNACK-PE73SP1007 Datasheet
219Kb / 3P
7/16 F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1008 PASTERNACK-PE73SP1008 Datasheet
233Kb / 3P
7/16 F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
PE73SP1034 PASTERNACK-PE73SP1034 Datasheet
250Kb / 3P
7/16 M/F In/Out Coax RF Surge Protector
PE73SP1036 PASTERNACK-PE73SP1036 Datasheet
239Kb / 3P
Type N M/F In/Out Coax RF Surge Protector
PE73SP1037 PASTERNACK-PE73SP1037 Datasheet
249Kb / 3P
7/16 F/F In/Out Coax RF Surge Protector
PE73SP1049 PASTERNACK-PE73SP1049 Datasheet
223Kb / 3P
Type N F/M In/Out Bulkhead Coax RF Surge Protector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com