công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DRV5055 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

DRV5055 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện DRV5055
tải về  DRV5055 tải về
kích thước tập tin   1887.62 Kbytes
Page   33 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor

DRV5055 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DRV5055 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện DRV5055
tải về  DRV5055 Click to download

kích thước tập tin   1887.62 Kbytes
Page   33 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor

DRV5055 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


DRV5055 Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
• Operates From 3.3-V and 5-V Power Supplies
• Analog Output With VCC / 2 Quiescent Offset
• Magnetic Sensitivity Options (At VCC = 5 V):
– A1/Z1: 100 mV/mT, ±21-mT Range
– A2/Z2: 50 mV/mT, ±42-mT Range
– A3/Z3: 25 mV/mT, ±85-mT Range
– A4/Z4: 12.5 mV/mT, ±169-mT Range
• Fast 20-kHz Sensing Bandwidth
• Low-Noise Output With ±1-mA Drive
• Compensation For Magnet Temperature Drift for A1/A2/A3/A4 Versions and None for Z1/Z2/Z3/Z4 Versions
• Standard Industry Packages:
– Surface-Mount SOT-23
– Through-Hole TO-92

2 Applications
• Precise Position Sensing
• Industrial Automation and Robotics
• Home Appliances
• Gamepads, Pedals, Keyboards, Triggers
• Height Leveling, Tilt and Weight Measurement
• Fluid Flow Rate Measurement
• Medical Devices
• Absolute Angle Encoding
• Current Sensing

3 Description
The DRV5055 is a linear Hall effect sensor that responds proportionally to magnetic flux density. The device can be used for accurate position sensing in a wide range of applications.
The device operates from 3.3-V or 5-V power supplies. When no magnetic field is present, the analog output drives half of VCC. The output changes linearly with the applied magnetic flux density, and four sensitivity options enable maximal output voltage swing based on the required sensing range. North and south magnetic poles produce unique voltages.
Magnetic flux perpendicular to the top of the package is sensed, and the two package options provide different sensing directions.
The device uses a ratiometric architecture that can eliminate error from VCC tolerance when the external analog-to-digital converter (ADC) uses the same VCC for its reference. Additionally, the device features magnet temperature compensation to counteract how magnets drift for linear performance across a wide – 40°C to 125°C temperature range. Device options for no temperature compensation of magnet drift are also available.




Số phần tương tự - DRV5055

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DRV5055 TI1-DRV5055 Datasheet
1Mb / 30P
Ratiometric Linear Hall Effect Sensor
DRV5055 TI1-DRV5055 Datasheet
1Mb / 26P
Automotive Ratiometric Linear Hall Effect Sensor
DRV5055 TI1-DRV5055 Datasheet
1Mb / 32P
DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor
DRV5055 TI1-DRV5055 Datasheet
1Mb / 31P
DRV5055-Q1 Automotive Ratiometric Linear Hall Effect Sensor
JUNE 2024
DRV5055 TI2-DRV5055 Datasheet
1Mb / 35P
DRV5055 Ratiometric Linear Hall-Effect Sensor
REVISED JUNE 2026
More results


Mô tả tương tự - DRV5055

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTEK Technologies
OHN3150U OPTEK-OHN3150U Datasheet
517Kb / 4P
Ratiometric Linear Hall-effect Sensor
06/05
logo
Honeywell Solid State E...
SS496B HONEYWELL-SS496B Datasheet
1Mb / 4P
MNIATURE RATIOMETRIC LINEAR HALL EFFECT SENSOR
SS495A-SP HONEYWELL-SS495A-SP Datasheet
1Mb / 5P
MINIATURE RATIOMETRIC LINEAR HALL EFFECT SENSOR
logo
OPTEK Technologies
OMH3150 OPTEK-OMH3150_14 Datasheet
109Kb / 4P
Ratiometric Linear Hall-effect Sensor
logo
Texas Instruments
DRV5055 TI1-DRV5055 Datasheet
1Mb / 30P
Ratiometric Linear Hall Effect Sensor
DRV5056 TI1-DRV5056 Datasheet
1Mb / 32P
Unipolar Ratiometric Linear Hall Effect Sensor
logo
TT Electronics.
OHS3150U TTELEC-OHS3150U Datasheet
195Kb / 4P
Ratiometric Linear Hall-Effect Sensor
OMH3150 TTELEC-OMH3150 Datasheet
530Kb / 4P
Ratiometric Linear Hall-Effect Sensor
logo
Texas Instruments
DRV5056 TI1-DRV5056_19 Datasheet
1Mb / 33P
unipolar ratiometric linear hall effect sensor
DRV5055 TI1-DRV5055_V01 Datasheet
1Mb / 32P
DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com