công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9QXL2001BNHGI8 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

9QXL2001BNHGI8 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 9QXL2001BNHGI8
tải về  9QXL2001BNHGI8 tải về
kích thước tập tin   778.43 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 20-Output DB2000QL

9QXL2001BNHGI8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
9QXL2001BNHGI8 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 9QXL2001BNHGI8
tải về  9QXL2001BNHGI8 Click to download

kích thước tập tin   778.43 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 20-Output DB2000QL

9QXL2001BNHGI8 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


9QXL2001BNHGI8 Thông tin chi tiết sản phẩm

▪ Two Output Enable Control modes:
• Traditional 8 OE# pins allow hardware control of 8 outputs
and 20 SMBus bits allow software control of each output
• Simple 3-wire Side-Band Interface allows real-time control of all 20 outputs
▪ Outputs remain Low/Low when powered up with floating input clock
▪ Low-Power HCSL (LP-HCSL) outputs:
• Zo = 85Ω outputs eliminate 80 resistors, saving 130mm2 of area
• Power consumption reduced by 50%
▪ Nine selectable SMBus addresses
▪ Spread spectrum compatible
▪ 6 × 6 mm dual-row 80-VFQFPN




Số phần tương tự - 9QXL2001BNHGI8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
9QXL2001BNHGI8 RENESAS-9QXL2001BNHGI8 Datasheet
845Kb / 25P
20-Output DB2000QL
November 11, 2022
9QXL2001BNHGI8/W RENESAS-9QXL2001BNHGI8/W Datasheet
845Kb / 25P
20-Output DB2000QL
November 11, 2022
More results


Mô tả tương tự - 9QXL2001BNHGI8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Mate Technology C...
FDC20-12S33 P-DUKE-FDC20-12S33 Datasheet
278Kb / 3P
20 WATTS OUTPUT POWER
logo
Recom International Pow...
RAC20-B RECOM-RAC20-B Datasheet
94Kb / 2P
20 Watt Single Output
logo
Texas Instruments
PT5810 TI1-PT5810_14 Datasheet
212Kb / 11P
20 A Output Current
logo
Recom International Pow...
RAC20-SB RECOM-RAC20-SB Datasheet
94Kb / 2P
20 Watt Single Output
logo
Wall Industries,Inc.
CMMDW WALL-CMMDW Datasheet
279Kb / 3P
20 Watt Single Output
logo
Texas Instruments
CDCDB2000 TI1-CDCDB2000 Datasheet
556Kb / 33P
CDCDB2000 DB2000QL-Compliant 20-Output Clock Buffer for PCIe Gen 1 to Gen 5
logo
Renesas Technology Corp
9QXL2000B RENESAS-9QXL2000B Datasheet
649Kb / 23P
20-Output DB2000Q
March 9, 2022
9QXL2001B RENESAS-9QXL2001B Datasheet
845Kb / 25P
20-Output DB2000QL
November 11, 2022
9QXL2001C RENESAS-9QXL2001C Datasheet
783Kb / 27P
20-Output Enhanced DB2000QL
October 6, 2022
logo
Microchip Technology
ZL40294 MICROCHIP-ZL40294 Datasheet
3Mb / 46P
20-Output DB2000QL Buffer with Ultra-Low Additive Jitter
05-12-23
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com