công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LBC2518T331M bảng dữ liệu (PDF) - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

LBC2518T331M Datasheet PDF - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc
tên linh kiện LBC2518T331M
tải về  LBC2518T331M tải về
kích thước tập tin   298.33 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment

LBC2518T331M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LBC2518T331M Datasheet PDF - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện LBC2518T331M
tải về  LBC2518T331M Click to download

kích thước tập tin   298.33 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment

LBC2518T331M bảng dữ liệu (HTML) - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc


LBC2518T331M Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
- Item Summary: 330uH±20%, 65mA, 1007/2518 (EIA/JIS)
- Lifecycle Stage: Mass Production (Preferred)
- Standard packaging quantity (minimum): Taping Embossed 2000pcs




Số phần tương tự - LBC2518T331M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
LBC2518T331M TAIYO-YUDEN-LBC2518T331M Datasheet
651Kb / 14P
Please read this notice before using the TAIYO YUDEN products.
LBC2518T331M TAIYO-YUDEN-LBC2518T331M Datasheet
282Kb / 3P
Wire-wound Chip Inductors (LB series)[LBC]
LBC2518T331M TAIYO-YUDEN-LBC2518T331M Datasheet
347Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LLQB/LLQC/LLQE series for Medical Devices classified as GHTF Classes A or B (Japan Classes I or II)
2021/8/3
LBC2518T331M8 TAIYO-YUDEN-LBC2518T331M8 Datasheet
293Kb / 3P
Wire-wound Chip Inductors for Telecommunications Infrastructure and Industrial Equipment / Medical Devices (LB series)[LBC]
LBC2518T331M8 TAIYO-YUDEN-LBC2518T331M8 Datasheet
297Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LMQB/LMQC/LMQE series for Medical Devices classified as GHTF Class C (Japan Class III)
2021/8/3
More results


Mô tả tương tự - LBC2518T331M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
LSQBA160808T1R0M TAIYO-YUDEN-LSQBA160808T1R0M Datasheet
361Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQBA201212T100K TAIYO-YUDEN-LSQBA201212T100K Datasheet
360Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQBA201212T100KR TAIYO-YUDEN-LSQBA201212T100KR Datasheet
361Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQBA201212T100M TAIYO-YUDEN-LSQBA201212T100M Datasheet
360Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQBA201212T150K TAIYO-YUDEN-LSQBA201212T150K Datasheet
361Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQBB160808T100K TAIYO-YUDEN-LSQBB160808T100K Datasheet
352Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQBB160808T220M TAIYO-YUDEN-LSQBB160808T220M Datasheet
352Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQBB160808T3R3M TAIYO-YUDEN-LSQBB160808T3R3M Datasheet
352Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQCA201212T470M TAIYO-YUDEN-LSQCA201212T470M Datasheet
362Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
LSQEA201212T100K TAIYO-YUDEN-LSQEA201212T100K Datasheet
363Kb / 3P
Wire-wound Ferrite Inductors LSQB/LSQC/LSQE series for General Electronic Equipment
2021/8/3
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com