công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPD78CP18GQ-36 bảng dữ liệu (PDF) - NEC

MPD78CP18GQ-36 Datasheet PDF - NEC
tên linh kiện MPD78CP18GQ-36
tải về  MPD78CP18GQ-36 tải về
kích thước tập tin   1478.76 Kbytes
Page   373 Pages
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER

MPD78CP18GQ-36 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MPD78CP18GQ-36 Datasheet PDF - NEC

tên linh kiện MPD78CP18GQ-36
tải về  MPD78CP18GQ-36 Click to download

kích thước tập tin   1478.76 Kbytes
Page   373 Pages
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER

MPD78CP18GQ-36 bảng dữ liệu (HTML) - NEC


MPD78CP18GQ-36 Thông tin chi tiết sản phẩm

8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER (WITH A/D CONVERTER)

The µPD78C18 is an 8-bit CMOS microcontroller which integrates 16-bit ALU, ROM, RAM, an A/D converter, a multi-function timer/event counter, and a general-purpose serial interface onto a single chip, and whose memory (ROM/RAM) is externally expandable up to 31 Kbytes. The µPD78C18 can operate at low power consumption because of its CMOS architecure and is provided with a standby function that enables data retention with an even lower power consumption.
The µPD78C17 is the ROM-less version of the µPD78C18. Its memory (ROM/RAM) is expandable externally up to 63 Kbytes.

FEATURES
• 159 types of instructions: 87AD series instruction set plus multiply/divide and 16-bit operation instructions
• Instruction cycle: 0.8 µs (at 15-MHz operation)
• Internal ROM: 32768 x 8 bits (µPD78C18 only)
• Internal RAM: 1024 x 8 bits
• Up to 64 Kbytes of memory (ROM/RAM) can be directly addressed.
• High-resolution 8-bit A/D converter: 8 analog inputs
• General-purpose serial interface: Asynchronous, synchronous, I/O interface modes
• Multi-function 16-bit timer/event counter
• Two 8-bit timers
• I/O lines Input/output ports : 28 (µPD78C17), 40 (µPD78C18)
              Edge detection inputs : 4
• 11 interrupt functions External : 3, Internal: 8 (Non-maskable: 1, Maskable: 10)
• Zero-cross detection function: (2 inputs)
• Standby function: HALT mode, hardware/software STOP mode
• Mask option pull-up resistors can be incorporated into Ports A, B, and C. (µPD78C18 only)




Số phần tương tự - MPD78CP18GQ-36

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MPD784031 NEC-MPD784031 Datasheet
377Kb / 90P
16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
MPD784035 NEC-MPD784035 Datasheet
377Kb / 90P
16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
MPD784036 NEC-MPD784036 Datasheet
377Kb / 90P
16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
MPD784037 NEC-MPD784037 Datasheet
377Kb / 90P
16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
MPD784038 NEC-MPD784038 Datasheet
377Kb / 90P
16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
More results


Mô tả tương tự - MPD78CP18GQ-36

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC863232 SANYO-LC863232 Datasheet
654Kb / 20P
8-Bit Single Chip Microcontroller
LC863264 SANYO-LC863264 Datasheet
656Kb / 20P
8-Bit Single Chip Microcontroller
LC863432A SANYO-LC863432A Datasheet
627Kb / 19P
8-Bit Single-Chip Microcontroller
logo
List of Unclassifed Man...
MAB84X1 ETC-MAB84X1 Datasheet
977Kb / 31P
SINGLE CHIP 8 BIT MICROCONTROLLER
logo
NEC
UPD78F9188CT NEC-UPD78F9188CT Datasheet
70Kb / 9P
8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLER
logo
Siemens Semiconductor G...
SAB8032A SIEMENS-SAB8032A Datasheet
462Kb / 21P
8-Bit Single-Chip Microcontroller
logo
Infineon Technologies A...
XC886 INFINEON-XC886_1 Datasheet
4Mb / 144P
8-Bit Single-Chip Microcontroller
V0.9, Dec. 2006
SAL-XC886CLM INFINEON-SAL-XC886CLM Datasheet
870Kb / 134P
8-Bit Single Chip Microcontroller
V1.0 2010-05
XC835 INFINEON-XC835 Datasheet
1Mb / 56P
8-Bit Single-Chip Microcontroller
V1.2 2011-03
SAK-C505CA-4EMCA INFINEON-SAK-C505CA-4EMCA Datasheet
1Mb / 88P
8-Bit Single-Chip Microcontroller
Dec. 2000
More results




Giới thiệu về NEC


NEC Corporation là một công ty điện tử và công nghệ thông tin đa quốc gia Nhật Bản. Công ty được thành lập vào năm 1899 và có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. NEC cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ bao gồm công nghệ thông tin, viễn thông và điện tử. Danh mục đầu tư của nó bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm và dịch vụ, giải pháp mạng, giải pháp hiển thị và máy chủ doanh nghiệp và giải pháp lưu trữ.

NEC được biết đến với chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và sáng tạo. Công ty có các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và có sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. NEC làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.

Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, NEC còn hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, và tham gia vào các dự án khác nhau liên quan đến các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, mạng 5G và Internet vạn vật (IoT). NEC cam kết cung cấp các giải pháp bền vững hỗ trợ sự phát triển của xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trên khắp thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com