công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJW4162AVC3 bảng dữ liệu (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJW4162AVC3 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
tên linh kiện NJW4162AVC3
tải về  NJW4162AVC3 tải về
kích thước tập tin   263.32 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2channel MOSFET Drive Switching Regulator IC for Buck Converter

NJW4162AVC3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NJW4162AVC3 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện NJW4162AVC3
tải về  NJW4162AVC3 Click to download

kích thước tập tin   263.32 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2channel MOSFET Drive Switching Regulator IC for Buck Converter

NJW4162AVC3 bảng dữ liệu (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


NJW4162AVC3 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Pch MOSFET Driving Driving Voltage V+-10V(typ.)
Maximum Rating Input Voltage 45V
Wide Operating Voltage Range 4.3V to 40V
PWM Control
Maximum Duty Cycle 100%
Wide Oscillating Frequency Range 100kHz to 1MHz
External Synchronization Function 1,500kHz (max.)
Anti-Phase switching
Adjustable Soft Start Function
UVLO (Under Voltage Lockout)
Over Current Protection (Hiccup type)
Thermal Shutdown Protection
Standby Function
Power Good Function
Package Outline NJW4162AVC3 : SSOP20-C3




Số phần tương tự - NJW4162AVC3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJW4162A NJRC-NJW4162A Datasheet
321Kb / 12P
2channel MOSFET Drive Switching Regulator IC for Buck Converter
More results


Mô tả tương tự - NJW4162AVC3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJW4152-AB NJRC-NJW4152-AB Datasheet
327Kb / 23P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4128 NJRC-NJW4128 Datasheet
230Kb / 21P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4154 NJRC-NJW4154 Datasheet
281Kb / 22P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4158 NJRC-NJW4158 Datasheet
132Kb / 8P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4152A NJRC-NJW4152A Datasheet
535Kb / 23P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4152-AB NJRC-NJW4152-AB_15 Datasheet
554Kb / 23P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4152B NJRC-NJW4152B Datasheet
535Kb / 23P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4160 NJRC-NJW4160 Datasheet
479Kb / 22P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4161 NJRC-NJW4161 Datasheet
419Kb / 19P
MOSFET Drive Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4162A NJRC-NJW4162A Datasheet
321Kb / 12P
2channel MOSFET Drive Switching Regulator IC for Buck Converter
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com