công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJW4160R bảng dữ liệu (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJW4160R Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
tên linh kiện NJW4160R
tải về  NJW4160R tải về
kích thước tập tin   377.17 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Switching Regulator IC for Buck Converter

NJW4160R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NJW4160R Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện NJW4160R
tải về  NJW4160R Click to download

kích thước tập tin   377.17 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Switching Regulator IC for Buck Converter

NJW4160R bảng dữ liệu (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


NJW4160R Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Pch MOSFET Driving Driving Voltage V+-5.35V(typ.)
Wide Operating Voltage Range 3V to 35V
PWM Control
Wide Oscillating Frequency 50kHz to 1MHz
Over Current Protection
UVLO (Under Voltage Lockout)
Standby Function
Package Outline NJW4160M: DMP8
NJW4160R: MSOP8(VSP8)
*MEETJEDEC MO-187-DA




Số phần tương tự - NJW4160R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJW4160 NJRC-NJW4160 Datasheet
479Kb / 22P
Switching Regulator IC for Buck Converter
More results


Mô tả tương tự - NJW4160R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJW4152-AB NJRC-NJW4152-AB Datasheet
327Kb / 23P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4128 NJRC-NJW4128 Datasheet
230Kb / 21P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4154 NJRC-NJW4154 Datasheet
281Kb / 22P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4158 NJRC-NJW4158 Datasheet
132Kb / 8P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4152A NJRC-NJW4152A Datasheet
535Kb / 23P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4152-AB NJRC-NJW4152-AB_15 Datasheet
554Kb / 23P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4152B NJRC-NJW4152B Datasheet
535Kb / 23P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4153 NJRC-NJW4153 Datasheet
227Kb / 22P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4160 NJRC-NJW4160 Datasheet
479Kb / 22P
Switching Regulator IC for Buck Converter
NJW4161 NJRC-NJW4161 Datasheet
419Kb / 19P
MOSFET Drive Switching Regulator IC for Buck Converter
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com