công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G17GM bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC1G17GM Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện 74LVC1G17GM
tải về  74LVC1G17GM tải về
kích thước tập tin   314.09 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Schmitt trigger buffer

74LVC1G17GM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74LVC1G17GM Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC1G17GM
tải về  74LVC1G17GM Click to download

kích thước tập tin   314.09 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Schmitt trigger buffer

74LVC1G17GM bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


74LVC1G17GM Thông tin chi tiết sản phẩm

General description
The 74LVC1G17 is a single buffer Schmitt-trigger. Inputs can be driven from either 3.3 V or 5 V devices. This feature allows the use of these devices as translators in mixed 3.3 V and 5 V environments. This device is fully specified for partial power down applications using IOFF. The IOFF circuitry disables the output, preventing the potentially damaging backflow current through the device when it is powered down.

Features and benefits
• Wide supply voltage range from 1.65 V to 5.5 V
• Overvoltage tolerant inputs to 5.5 V
• High noise immunity
• CMOS low power dissipation
• IOFF circuitry provides partial Power-down mode operation
• ±24 mA output drive (VCC = 3.0 V)
• Latch-up performance exceeds 250 mA
• Direct interface with TTL levels
• Unlimited rise and fall times
• Complies with JEDEC standard:
• JESD8-7 (1.65 V to 1.95 V)
• JESD8-5 (2.3 V to 2.7 V)
• JESD8C (2.7 V to 3.6 V)
• JESD36 (4.5 V to 5.5 V)
• ESD protection:
• HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 2 exceeds 2000 V
• CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1000 V
• Multiple package options
• Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C




Số phần tương tự - 74LVC1G17GM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G17GM PHILIPS-74LVC1G17GM Datasheet
96Kb / 16P
Single Schmitt-trigger buffer
2004 Nov 30
74LVC1G17GM NXP-74LVC1G17GM Datasheet
89Kb / 16P
Single Schmitt trigger buffer
Rev. 06-27 August 2007
74LVC1G17GM NXP-74LVC1G17GM Datasheet
367Kb / 21P
Single Schmitt trigger buffer
Rev. 10-29 June 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G17GM NEXPERIA-74LVC1G17GM Datasheet
284Kb / 19P
Single Schmitt trigger buffer
Rev. 14 - 14 January 2022
74LVC1G17GM NEXPERIA-74LVC1G17GM Datasheet
234Kb / 21P
Single Schmitt trigger buffer
Rev. 11 2 December 2016
More results


Mô tả tương tự - 74LVC1G17GM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AUC1G17 TI-SN74AUC1G17 Datasheet
320Kb / 13P
SINGLE SCHMITT TRIGGER BUFFER
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G17 UTC-U74LVC1G17 Datasheet
104Kb / 5P
SINGLE SCHMITT-TRIGGER BUFFER
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G17-Q1 TI-SN74LVC1G17-Q1 Datasheet
259Kb / 9P
SINGLE SCHMITT-TRIGGER BUFFER
SN74LVC1G17 TI-SN74LVC1G17_07 Datasheet
762Kb / 19P
SINGLE SCHMITT-TRIGGER BUFFER
SN74LVC1G17 TI-SN74LVC1G17_10 Datasheet
832Kb / 19P
SINGLE SCHMITT-TRIGGER BUFFER
logo
Diodes Incorporated
74LVC1G17 DIODES-74LVC1G17 Datasheet
273Kb / 14P
SINGLE SCHMITT-TRIGGER BUFFER
DS35124 Rev. 1 - 2
74LVC1G17_1107 DIODES-74LVC1G17_1107 Datasheet
266Kb / 13P
SINGLE SCHMITT-TRIGGER BUFFER
Rev 3
74AUP1G17 DIODES-74AUP1G17 Datasheet
190Kb / 11P
SINGLE SCHMITT-TRIGGER BUFFER
Rev 1
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G17 NXP-74LVC1G17_12 Datasheet
367Kb / 21P
Single Schmitt trigger buffer
Rev. 10-29 June 2012
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G17 UTC-U74LVC1G17_V01 Datasheet
180Kb / 5P
SINGLE SCHMITT-TRIGGER BUFFER
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com