công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL41334IRZ-T bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL41334IRZ-T Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL41334IRZ-T
tải về  ISL41334IRZ-T tải về
kích thước tập tin   1616.43 Kbytes
Page   33 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện ±15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol Transceivers

ISL41334IRZ-T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL41334IRZ-T Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL41334IRZ-T
tải về  ISL41334IRZ-T Click to download

kích thước tập tin   1616.43 Kbytes
Page   33 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện ±15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol Transceivers

ISL41334IRZ-T bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL41334IRZ-T Thông tin chi tiết sản phẩm

• ±15kV (HBM) ESD protected bus pins (RS-232 or RS-485)
• Two independent ports, each user selectable for RS-232
(2 transceivers) or RS-485, RS-422 (1 transceiver)
• Single 5V (10% tolerance) supply
• Flow-through pinouts simplify board layouts
• Pb-Free (RoHS compliant)
• Large (2.7V) differential VOUT for improved noise immunity
in RS-485, RS-422 networks
• Full fail-safe (open/short) Rx in RS-485, RS-422 mode
• Loopback mode facilitates board self-test functions
• User selectable RS-485 data rates (ISL41334 only)
- Fast speed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Mbps
- Slew rate limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460kbps
- Slew rate limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115kbps
• Fast RS-232 data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . up to 650kbps
• Low current Shutdown mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42μA
• QFN package saves board space (ISL41334 only)
• Logic supply pin (VL) eases operation in mixed supply
systems (ISL41334 only)




Số phần tương tự - ISL41334IRZ-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL41334IRZ-T INTERSIL-ISL41334IRZ-T Datasheet
1Mb / 28P
짹15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol Transceivers
December 20, 2005
ISL41334IRZ-T INTERSIL-ISL41334IRZ-T Datasheet
1,006Kb / 28P
짹15kV ESD Protected, 5V, Two Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
ISL41334IRZ-T INTERSIL-ISL41334IRZ-T Datasheet
1,008Kb / 28P
±15kV ESD Protected, 5V, Two Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
November 21, 2007
logo
Renesas Technology Corp
ISL41334IRZ-T RENESAS-ISL41334IRZ-T Datasheet
1Mb / 32P
짹15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol Transceivers
ISL41334IRZ-T7A RENESAS-ISL41334IRZ-T7A Datasheet
1Mb / 32P
짹15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol Transceivers
More results


Mô tả tương tự - ISL41334IRZ-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL81334 INTERSIL-ISL81334 Datasheet
1Mb / 28P
짹15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol Transceivers
December 20, 2005
ISL81334 INTERSIL-ISL81334_07 Datasheet
1,006Kb / 28P
짹15kV ESD Protected, 5V, Two Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
ISL3330IAZ INTERSIL-ISL3330IAZ Datasheet
947Kb / 25P
3.3V, ±15kV ESD Protected, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
May 20, 2008
ISL3332IAZ INTERSIL-ISL3332IAZ Datasheet
948Kb / 26P
3.3V, ±15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
May 27, 2008
ISL81334IAZ INTERSIL-ISL81334IAZ Datasheet
1,008Kb / 28P
±15kV ESD Protected, 5V, Two Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
November 21, 2007
ISL81387IAZ INTERSIL-ISL81387IAZ Datasheet
1Mb / 27P
±15kV ESD Protected, 5V, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
June 9, 2014
logo
Renesas Technology Corp
ISL3332 RENESAS-ISL3332 Datasheet
1Mb / 26P
3.3V, 짹15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
ISL33334E RENESAS-ISL33334E Datasheet
1Mb / 23P
3.3V, 짹15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
ISL33354E RENESAS-ISL33354E Datasheet
1Mb / 23P
5V, 짹15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol (RS-232/RS-485) Transceivers
ISL81334 RENESAS-ISL81334 Datasheet
1Mb / 32P
짹15kV ESD Protected, Two Port, Dual Protocol Transceivers
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com