công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPDW28VMUHT-HF bảng dữ liệu (PDF) - Comchip Technology

CPDW28VMUHT-HF Datasheet PDF - Comchip Technology
tên linh kiện CPDW28VMUHT-HF
tải về  CPDW28VMUHT-HF tải về
kích thước tập tin   486.9 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện SMD ESD Protection Diode

CPDW28VMUHT-HF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CPDW28VMUHT-HF Datasheet PDF - Comchip Technology

tên linh kiện CPDW28VMUHT-HF
tải về  CPDW28VMUHT-HF Click to download

kích thước tập tin   486.9 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện SMD ESD Protection Diode

CPDW28VMUHT-HF bảng dữ liệu (HTML) - Comchip Technology


CPDW28VMUHT-HF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
- Uni-directional ESD protection.
- Low leakage current.
- Low clamping voltage.
- IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV (air/contact)
IEC 61000-4-4 (EFT) 80A (5/50ns)
IEC 61000-4-5 (Lightning) 35A (8/20μs)




Số phần tương tự - CPDW28VMUHT-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CPDW24VMUHT-HF COMCHIP-CPDW24VMUHT-HF Datasheet
520Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
REV:A
More results


Mô tả tương tự - CPDW28VMUHT-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CPDERT5V0U-HF COMCHIP-CPDERT5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDF24V0U-HF COMCHIP-CPDF24V0U-HF Datasheet
98Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDFR COMCHIP-CPDFR Datasheet
92Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDT-5V0U-HF COMCHIP-CPDT-5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDTR035V0U-HF COMCHIP-CPDTR035V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDTR055V0C-HF COMCHIP-CPDTR055V0C-HF Datasheet
98Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDV5-5V0U COMCHIP-CPDV5-5V0U_12 Datasheet
96Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDQT3V3U-HF COMCHIP-CPDQT3V3U-HF Datasheet
559Kb / 3P
SMD ESD Protection Diode
CPDUR5V0C-HF COMCHIP-CPDUR5V0C-HF Datasheet
238Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDVR083V3U COMCHIP-CPDVR083V3U Datasheet
109Kb / 5P
SMD ESD Protection Diode
More results




Giới thiệu về Comchip Technology


Comchip Technology is a global manufacturer of high-quality discrete semiconductors and passive components. The company was founded in 1987 and is headquartered in Taiwan.

Comchip Technology offers a wide range of products, including diodes, rectifiers, bridge rectifiers, transient voltage suppressors, and zener diodes. The company also produces a variety of passive components, such as ceramic capacitors, tantalum capacitors, and inductors.

Comchip Technology has a strong focus on research and development, and has developed a number of proprietary technologies that have helped to establish the company as a leader in its field. The company has also established strategic partnerships with other leading semiconductor manufacturers in order to further enhance its capabilities.

Comchip Technology's products are used in a variety of applications, including power management, consumer electronics, automotive, telecommunications, and industrial equipment. The company is committed to providing high-quality products and exceptional customer service, and is continuously improving its products and processes in order to better meet the needs of its customers.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com