công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

61082-041402LF bảng dữ liệu (PDF) - Amphenol Communications Solutions

61082-041402LF Datasheet PDF - Amphenol Communications Solutions
tên linh kiện 61082-041402LF
tải về  61082-041402LF tải về
kích thước tập tin   555.08 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  AMPHENOLCS [Amphenol Communications Solutions]
Trang chủ  https://www.amphenol-cs.com/
Logo AMPHENOLCS - Amphenol Communications Solutions
Giải thích chi tiết về linh kiện BergStak® 0.8mm Mezzanine Connector

61082-041402LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
61082-041402LF Datasheet PDF - Amphenol Communications Solutions

tên linh kiện 61082-041402LF
tải về  61082-041402LF Click to download

kích thước tập tin   555.08 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  AMPHENOLCS [Amphenol Communications Solutions]
Trang chủ  https://www.amphenol-cs.com/
Logo AMPHENOLCS - Amphenol Communications Solutions
Giải thích chi tiết về linh kiện BergStak® 0.8mm Mezzanine Connector

61082-041402LF bảng dữ liệu (HTML) - Amphenol Communications Solutions


61082-041402LF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
■ Housing and terminal profile guarantees support of up to
12Gb/s
■ Vertical versus vertical mating configuration
■ 40 to 200 position sizes in 20 position increments
■ 5mm to 20mm stack heights in 1mm increments
■ 0.8mm double-row contact pitch conserves printed circuit
board space
■ Scoop-proof feature housings
■ Multiple plating options available
■ Multiple packaging options available
■ PCB locator pegs option
■ Available in UL94-V0 material
■ RoHS compliant and lead-free

BENEFITS
■ Compatible with PCIe Gen 2/3 and SAS 3.0 high speed
performance on selected stack heights
■ Suitable for parallel board stacking applications
■ Comprehensive range of sizes and stack heights to satisfy all
needs
■ High density for all electrical applications needs
■ Prevents reverse mating
■ Satisfies different application requirement
■ Suitable for varies feeding processing
■ Facilitates ease and accuracy during manual assembly
■ High flammability rating
■ Meets environmental, health and safety requirements




Số phần tương tự - 61082-041402LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol Corporation
61082-04-1-4-0-0-LF AMPHENOL-61082-04-1-4-0-0-LF Datasheet
506Kb / 4P
BergStak® 0.8mm Mezzanine Connector FLEXIBLE SOLUTION FOR HIGH DENSITY APPLICATIONS
61082-04-1-4-0-2-LF AMPHENOL-61082-04-1-4-0-2-LF Datasheet
506Kb / 4P
BergStak® 0.8mm Mezzanine Connector FLEXIBLE SOLUTION FOR HIGH DENSITY APPLICATIONS
61082-04-1-4-0-6-LF AMPHENOL-61082-04-1-4-0-6-LF Datasheet
506Kb / 4P
BergStak® 0.8mm Mezzanine Connector FLEXIBLE SOLUTION FOR HIGH DENSITY APPLICATIONS
61082-04-1-4-0-9-LF AMPHENOL-61082-04-1-4-0-9-LF Datasheet
506Kb / 4P
BergStak® 0.8mm Mezzanine Connector FLEXIBLE SOLUTION FOR HIGH DENSITY APPLICATIONS
61082-04-1-5-0-0-LF AMPHENOL-61082-04-1-5-0-0-LF Datasheet
506Kb / 4P
BergStak® 0.8mm Mezzanine Connector FLEXIBLE SOLUTION FOR HIGH DENSITY APPLICATIONS
More results


Mô tả tương tự - 61082-041402LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FCI connector
61083-104402LF FCI-CONNECTOR-61083-104402LF Datasheet
456Kb / 6P
BERGSTAK 0.8mm BTB PLUG ASSY
61082-101602LF FCI-CONNECTOR-61082-101602LF Datasheet
473Kb / 6P
BERGSTAK 0.8MM RECEPTACLE ASSY
61082-043400LF FCI-CONNECTOR-61082-043400LF Datasheet
473Kb / 6P
BERGSTAK 0.8MM RECEPTACLE ASSY
61083-042400LF FCI-CONNECTOR-61083-042400LF Datasheet
456Kb / 6P
BERGSTAK 0.8mm BTB PLUG ASSY
61082-083402LF FCI-CONNECTOR-61082-083402LF Datasheet
473Kb / 6P
BERGSTAK 0.8MM
61082-101400LF FCI-CONNECTOR-61082-101400LF Datasheet
473Kb / 6P
BERGSTAK 0.8MM
61083-084409LF FCI-CONNECTOR-61083-084409LF Datasheet
456Kb / 6P
BERGSTAK 0.8mm BTB
61083-122402LF FCI-CONNECTOR-61083-122402LF Datasheet
456Kb / 6P
BERGSTAK 0.8mm BTB
logo
Amphenol Communications...
10164228 AMPHENOLCS-10164228 Datasheet
264Kb / 1P
HEADER BERGSTAK 0.4MM BTB
Rev. B
logo
Amphenol Corporation
61083-064402LF AMPHENOL-61083-064402LF Datasheet
506Kb / 4P
BergStak® 0.8mm Mezzanine Connector FLEXIBLE SOLUTION FOR HIGH DENSITY APPLICATIONS
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com