công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP30N30P bảng dữ liệu (PDF) - A POWER MICROELECTRONICS

AP30N30P Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS
tên linh kiện AP30N30P
tải về  AP30N30P tải về
kích thước tập tin   972.01 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Giải thích chi tiết về linh kiện 300V N-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30N30P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AP30N30P Datasheet PDF - A POWER MICROELECTRONICS

tên linh kiện AP30N30P
tải về  AP30N30P Click to download

kích thước tập tin   972.01 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  APME [A POWER MICROELECTRONICS]
Trang chủ  
Logo APME - A POWER MICROELECTRONICS
Giải thích chi tiết về linh kiện 300V N-Channel Enhancement Mode MOSFET

AP30N30P bảng dữ liệu (HTML) - A POWER MICROELECTRONICS


AP30N30P Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
- VDS = 300V ID =30A
- RDS(ON) < 135mΩ @ VGS=10V (Type:118mΩ)

Applications
- Uninterruptible Power Supply(UPS)
- Power Factor Correction (PFC)




Số phần tương tự - AP30N30P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Power Electron...
AP30N30W A-POWER-AP30N30W Datasheet
110Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP30N30WI A-POWER-AP30N30WI Datasheet
114Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP30N30WI A-POWER-AP30N30WI_14 Datasheet
114Kb / 4P
Simple Drive Requirement
AP30N30W A-POWER-AP30N30W_14 Datasheet
113Kb / 4P
Simple Drive Requirement
More results


Mô tả tương tự - AP30N30P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
300V N-Channel MOSFET
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
300V N-Channel MOSFET
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
300V N-CHANNEL MOSFET
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Supertex, Inc
LP1030D SUTEX-LP1030D Datasheet
467Kb / 3P
300V, Dual P-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5N30K HMSEMI-HM5N30K Datasheet
1Mb / 6P
300V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com