công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICL3232IVZ-T7A bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ICL3232IVZ-T7A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ICL3232IVZ-T7A
tải về  ICL3232IVZ-T7A tải về
kích thước tập tin   880.27 Kbytes
Page   36 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers

ICL3232IVZ-T7A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ICL3232IVZ-T7A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICL3232IVZ-T7A
tải về  ICL3232IVZ-T7A Click to download

kích thước tập tin   880.27 Kbytes
Page   36 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers

ICL3232IVZ-T7A bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


ICL3232IVZ-T7A Thông tin chi tiết sản phẩm

• RoHS Compliant
• 15kV ESD protected (Human Body Model)
• Drop-in replacements for MAX3221, MAX3222,
MAX3223, MAX3232, MAX3241, MAX3243,
SP3243
• ICL3221 is a low-power, pin compatible upgrade for
5V MAX221
• ICL3222 is a low-power, pin compatible upgrade for
5V MAX242, and SP312A
• ICL3232 is a low-power upgrade for HIN232/ICL232
and pin compatible competitor devices
• RS-232 compatible with VCC = 2.7V
• Meets EIA/TIA-232 and V.28/V.24 specifications at
3V
• Latch-up free
• On-chip voltage converters require only four
external 0.1μF capacitors
• Manual and automatic powerdown features (except
ICL3232)




Số phần tương tự - ICL3232IVZ-T7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ICL3232IVZ INTERSIL-ICL3232IVZ Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
logo
Renesas Technology Corp
ICL3232IVZ RENESAS-ICL3232IVZ Datasheet
1Mb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
More results


Mô tả tương tự - ICL3232IVZ-T7A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ICL3237 INTERSIL-ICL3237 Datasheet
239Kb / 11P
1 Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 1Mbps, RS-232 Transmitters/Receivers
October 21, 2005
ICL3221 INTERSIL-ICL3221 Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
March 1, 2006
ICL3221CAZ-T INTERSIL-ICL3221CAZ-T Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
March 1, 2006
ICL3232CVZ-T INTERSIL-ICL3232CVZ-T Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
March 1, 2006
ICL3232IBNZ-T INTERSIL-ICL3232IBNZ-T Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
March 1, 2006
ICL3232CV-T INTERSIL-ICL3232CV-T Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
ICL3232CBNZ-T INTERSIL-ICL3232CBNZ-T Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
March 1, 2006
ICL3232IV INTERSIL-ICL3232IV Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
March 1, 2006
ICL3241CBZ INTERSIL-ICL3241CBZ Datasheet
662Kb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
logo
Renesas Technology Corp
ICL3221 RENESAS-ICL3221 Datasheet
1Mb / 28P
One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com