công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL3152EIBZ-T7 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL3152EIBZ-T7 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL3152EIBZ-T7
tải về  ISL3152EIBZ-T7 tải về
kích thước tập tin   1548.73 Kbytes
Page   34 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Large 3V Output Swing, 16.5kV ESD, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers

ISL3152EIBZ-T7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL3152EIBZ-T7 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL3152EIBZ-T7
tải về  ISL3152EIBZ-T7 Click to download

kích thước tập tin   1548.73 Kbytes
Page   34 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Large 3V Output Swing, 16.5kV ESD, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers

ISL3152EIBZ-T7 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL3152EIBZ-T7 Thông tin chi tiết sản phẩm

• High VOD: 3.1V (Typ) into RD = 54Ω
• Low bus currents: 125μA constitutes a true 1/8 unit
load
• Allows for up to 512 transceivers on the bus
• ±16.5kV ESD protection on bus I/O pins
• High transient overvoltage tolerance of ±100V
• Full fail-safe outputs for open or shorted inputs
• Hot plug capability - driver and receiver outputs
remain high-impedance during power-up and
power-down
• Supported data rates: 115kbps, 1Mbps, 20Mbps
• Low supply current (driver disabled): 550μA
• Ultra-low shutdown current: 70nA




Số phần tương tự - ISL3152EIBZ-T7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL3152EIBZ-T7 RENESAS-ISL3152EIBZ-T7 Datasheet
1Mb / 34P
Large 3V Output Swing, 16.5kV ESD, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
ISL3152EIBZ-T7 RENESAS-ISL3152EIBZ-T7 Datasheet
1Mb / 34P
Large 3V Output Swing, 16.5kV ESD, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
Rev.5.4 Oct 2, 2023
ISL3152EIBZ-T7A RENESAS-ISL3152EIBZ-T7A Datasheet
1Mb / 34P
Large 3V Output Swing, 16.5kV ESD, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
ISL3152EIBZ-T7A RENESAS-ISL3152EIBZ-T7A Datasheet
1Mb / 34P
Large 3V Output Swing, 16.5kV ESD, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
Rev.5.4 Oct 2, 2023
More results


Mô tả tương tự - ISL3152EIBZ-T7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL83080E INTERSIL-ISL83080E_08 Datasheet
869Kb / 20P
-15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
February 27, 2008
ISL3150E INTERSIL-ISL3150E Datasheet
948Kb / 22P
짹16.5kV ESD, Large Output Swing, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
ISL83080E_0804 INTERSIL-ISL83080E_0804 Datasheet
876Kb / 19P
짹15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
April 22, 2008
FN6085 INTERSIL-FN6085 Datasheet
876Kb / 19P
짹15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
ISL3152EIBZ-T INTERSIL-ISL3152EIBZ-T Datasheet
948Kb / 22P
짹16.5kV ESD, Large Output Swing, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
July 30, 2009
ISL3152EIUZ-T INTERSIL-ISL3152EIUZ-T Datasheet
948Kb / 22P
짹16.5kV ESD, Large Output Swing, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
July 30, 2009
RS-485 INTERSIL-RS-485 Datasheet
946Kb / 22P
±16.5kV ESD, Large Output Swing, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
July 30, 2009
logo
Renesas Technology Corp
ISL3150E RENESAS-ISL3150E Datasheet
1Mb / 34P
Large 3V Output Swing, 16.5kV ESD, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
ISL83080E RENESAS-ISL83080E Datasheet
1Mb / 21P
짹15kV ESD, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceivers
ISL3158AE RENESAS-ISL3158AE Datasheet
733Kb / 16P
±16.5kV ESD (IEC61000-4-2) Protected, Large Output Swing, 5V, Full Fail-Safe, 1/8 Unit Load, RS-485/RS-422 Transceiver
October 15, 2013
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com