công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R08DS0218EJ0200 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R08DS0218EJ0200 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R08DS0218EJ0200
tải về  R08DS0218EJ0200 tải về
kích thước tập tin   465.21 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW FORWARD-CURRENT(IF) TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMTI, IPM DRIVER, 5-PIN SSOP WITH 8.2mm CREEPAGE DISTANCE (LSSO5) PHOTOCOUPLER

R08DS0218EJ0200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R08DS0218EJ0200 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R08DS0218EJ0200
tải về  R08DS0218EJ0200 Click to download

kích thước tập tin   465.21 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW FORWARD-CURRENT(IF) TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMTI, IPM DRIVER, 5-PIN SSOP WITH 8.2mm CREEPAGE DISTANCE (LSSO5) PHOTOCOUPLER

R08DS0218EJ0200 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R08DS0218EJ0200 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Small and long creepage (8.2 mm MIN, LSSO5)
• Totem pole output (Active High Output Type)
• Pulse width distortion (|tPLH − tPHL| = 80 ns MAX.)
• High common mode transient immunity (|CMH|, |CML| = 50 kV/µs MIN.)
• Operating ambient temperature (125 °C MAX.)
• High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
• Embossed tape product:RV1S9209ACCSP-10Yx#KC0 : 3 500 pcs/reel
• Pb-free product
• Safety standard
• UL :UL1577, Double protection
• CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, Reinforced insulation
• VDE :DIN EN IEC 60747-5-5 (Option)




Số phần tương tự - R08DS0218EJ0200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R08DS0218EJ0100 RENESAS-R08DS0218EJ0100 Datasheet
5Mb / 16P
LOW FORWARD-CURRENT(IF) TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER,
Mar 29,2021
More results


Mô tả tương tự - R08DS0218EJ0200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
PS9309L RENESAS-PS9309L Datasheet
273Kb / 14P
LOW IF TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
logo
California Eastern Labs
PS9309L CEL-PS9309L Datasheet
1Mb / 10P
Low Input Current TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
logo
COSMO Electronics Corp...
K1010T COSMO-K1010T Datasheet
945Kb / 11P
Low Input Current TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
logo
Renesas Technology Corp
PS9309L RENESAS-PS9309L_15 Datasheet
516Kb / 18P
LOW IF TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
PS9009 RENESAS-PS9009 Datasheet
859Kb / 16P
LOW IF TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER, 5-PIN SSOP (LSO5) PHOTOCOUPLER
RV1S9061A RENESAS-RV1S9061A Datasheet
348Kb / 17P
15 Mbps, HIGH CMTI, IPM DRIVER, 5-PIN with 8 mm creepage distance package LSO5 PHOTOCOUPLER
May 09, 2022
RV1S9062A RENESAS-RV1S9062A Datasheet
304Kb / 17P
15 Mbps, HIGH CMTI, IPM DRIVER, 5-PIN with 8 mm creepage distance package LSO5 PHOTOCOUPLER
May 09, 2022
RV1S9261A RENESAS-RV1S9261A Datasheet
350Kb / 17P
15 Mbps, HIGH CMTI, IPM DRIVER, 5-PIN SSOP WITH 8.2 mm CREEPAGE DISTANCE (LSSO5) PHOTOCOUPLER
May 09, 2022
RV1S9262A RENESAS-RV1S9262A Datasheet
349Kb / 17P
15 Mbps, HIGH CMTI, IPM DRIVER, 5-PIN SSOP WITH 8.2 mm CREEPAGE DISTANCE (LSSO5) PHOTOCOUPLER
May 09, 2022
RV1S9209A RENESAS-RV1S9209A Datasheet
5Mb / 16P
LOW FORWARD-CURRENT(IF) TOTEM POLE OUTPUT TYPE HIGH CMR, IPM DRIVER,
Mar 29,2021
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com