công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R08DS0220EJ0200 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R08DS0220EJ0200 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R08DS0220EJ0200
tải về  R08DS0220EJ0200 tải về
kích thước tập tin   503.38 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMTI, IGBT GATE DRIVE, 5-PIN SSOP (LSSO5) PHOTOCOUPLER

R08DS0220EJ0200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R08DS0220EJ0200 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R08DS0220EJ0200
tải về  R08DS0220EJ0200 Click to download

kích thước tập tin   503.38 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMTI, IGBT GATE DRIVE, 5-PIN SSOP (LSSO5) PHOTOCOUPLER

R08DS0220EJ0200 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R08DS0220EJ0200 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Small and long creepage (8.2 mm MIN, LSSO5)
• Peak output current (0.6 A MAX., 0.4 A MIN.)
• High speed switching (tPLH, tPHL = 150 ns MAX.)
• High common mode transient immunity (|CMH|, |CML| = 50 kV/µs MIN.)
• Operating ambient temperature (125 °C MAX.)
• High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
• Embossed tape product:RV1S9207ACCSP-10Yx#KC0 : 3 500 pcs/reel
• Pb-free product
• Safety standard
• UL :UL1577, Double protection
• CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, Reinforced insulation
• VDE :DIN EN IEC 60747-5-5 (Option)




Số phần tương tự - R08DS0220EJ0200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R08DS0220EJ0100 RENESAS-R08DS0220EJ0100 Datasheet
1Mb / 19P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE,
Mar 29,2021
More results


Mô tả tương tự - R08DS0220EJ0200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
PS9506 RENESAS-PS9506 Datasheet
344Kb / 22P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 8-PIN DIP PHOTOCOUPLER
logo
California Eastern Labs
PS9306L CEL-PS9306L Datasheet
3Mb / 20P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
PS9801 CEL-PS9801 Datasheet
211Kb / 8P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR IGBT GATE DRIVE 8-PIN SSOP (SO-8) PHOTOCOUPLER
PS9506 CEL-PS9506 Datasheet
3Mb / 21P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 8-PIN DIP PHOTOCOUPLER
PS9307L CEL-PS9307L Datasheet
1Mb / 6P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
PS9307AL CEL-PS9307AL Datasheet
2Mb / 12P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
logo
Renesas Technology Corp
PS9306L_15 RENESAS-PS9306L_15_15 Datasheet
322Kb / 21P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
PS9306L RENESAS-PS9306L_15 Datasheet
322Kb / 21P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
PS9307AL RENESAS-PS9307AL Datasheet
249Kb / 20P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR, IGBT GATE DRIVE, 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER
Dec 16, 2021
PS9801 RENESAS-PS9801 Datasheet
195Kb / 10P
0.6 A OUTPUT CURRENT, HIGH CMR IGBT GATE DRIVE 8-PIN SSOP (SO-8) PHOTOCOUPLER
April 1st, 2010
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com