công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MKP1848C bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

MKP1848C Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện MKP1848C
tải về  MKP1848C tải về
kích thước tập tin   195.4 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Metallized Polypropylene Film Capacitor DC-Link Capacitor

MKP1848C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MKP1848C Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện MKP1848C
tải về  MKP1848C Click to download

kích thước tập tin   195.4 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Metallized Polypropylene Film Capacitor DC-Link Capacitor

MKP1848C bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


MKP1848C Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• High density DC-link capacitor
(more C per volume)
• Very long useful life time: up to 100 000 h at
UNDC and 70 °C
• High ripple current capability, low ESR, low ESL
• Temperature range: 105 °C
• Mounting: radial
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• Renewable energies inverters
• UPS
• Battery chargers
• Motor drives




Số phần tương tự - MKP1848C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MKP1848C VISHAY-MKP1848C Datasheet
196Kb / 19P
Metallized Polypropylene DC-Link Film Capacitor Industrial Grade
01-Feb-2022
MKP1848C41210JJ2 VISHAY-MKP1848C41210JJ2 Datasheet
191Kb / 20P
Metallized Polypropylene Film Capacitor DC-Link Capacitor
21-Sep-15
MKP1848C41210JJ4 VISHAY-MKP1848C41210JJ4 Datasheet
191Kb / 20P
Metallized Polypropylene Film Capacitor DC-Link Capacitor
21-Sep-15
MKP1848C41210JJ5 VISHAY-MKP1848C41210JJ5 Datasheet
191Kb / 20P
Metallized Polypropylene Film Capacitor DC-Link Capacitor
21-Sep-15
MKP1848C41210JP2 VISHAY-MKP1848C41210JP2 Datasheet
191Kb / 20P
Metallized Polypropylene Film Capacitor DC-Link Capacitor
21-Sep-15
More results


Mô tả tương tự - MKP1848C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
ECW-H12223JL PANASONIC-ECW-H12223JL Datasheet
214Kb / 14P
Metallized Polypropylene Film Capacitor
ECW-F4224JL PANASONIC-ECW-F4224JL Datasheet
338Kb / 10P
Metallized Polypropylene Film Capacitor
ECW-FD2W474J PANASONIC-ECW-FD2W474J Datasheet
241Kb / 5P
Metallized Polypropylene Film Capacitor
logo
Kemet Corporation
R46KI2220P0 KEMET-R46KI2220P0 Datasheet
248Kb / 2P
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
R463I347000M1K KEMET-R463I347000M1K Datasheet
1Mb / 9P
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
logo
Vishay Siliconix
MKP386MSNUBBER VISHAY-MKP386MSNUBBER Datasheet
253Kb / 18P
Metallized Polypropylene Film Capacitor
11-Jun-15
MKP1848CDCLINK VISHAY-MKP1848CDCLINK Datasheet
191Kb / 20P
Metallized Polypropylene Film Capacitor DC-Link Capacitor
21-Sep-15
logo
Kemet Corporation
C4BSNBX4200ZALJ KEMET-C4BSNBX4200ZALJ Datasheet
112Kb / 1P
Capacitor, film, Metallized Polypropylene
C4BSPBX3680ZBFJ KEMET-C4BSPBX3680ZBFJ Datasheet
113Kb / 1P
Capacitor, film, Metallized Polypropylene
logo
Vishay Siliconix
MKP1848C VISHAY-MKP1848C Datasheet
196Kb / 19P
Metallized Polypropylene DC-Link Film Capacitor Industrial Grade
01-Feb-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com