công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P2TC0402D1000DNT99 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

P2TC0402D1000DNT99 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện P2TC0402D1000DNT99
tải về  P2TC0402D1000DNT99 tải về
kích thước tập tin   126.15 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Precision Wraparound - ± 2 ppm/°C TCR Thin Film Chip Resistors

P2TC0402D1000DNT99 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
P2TC0402D1000DNT99 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện P2TC0402D1000DNT99
tải về  P2TC0402D1000DNT99 Click to download

kích thước tập tin   126.15 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Precision Wraparound - ± 2 ppm/°C TCR Thin Film Chip Resistors

P2TC0402D1000DNT99 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


P2TC0402D1000DNT99 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Load life stability 0.05 % typical at 2000 h
at 70 °C under Pn
• Low temperature coefficient: ± 2 ppm/°C
(-55 °C; +155 °C)
• Very low noise < -35 dB and voltage coefficient
< 0.01 ppm/V
• Wide resistance range: 100 Ω to 3.05 MΩ
depending on size
• Tolerances to ± 0.01 %
• Termination: thin film technology
• Sulfur resistant (per ASTM B809-95 humid vapor test)
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - P2TC0402D1000DNT99

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
P2TC0402D1000PNTA VISHAY-P2TC0402D1000PNTA Datasheet
135Kb / 8P
High Precision Wraparound - ± 2 ppm/°C TCR Thin Film Chip Resistors
16-Sep-2019
More results


Mô tả tương tự - P2TC0402D1000DNT99

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PLT VISHAY-PLT Datasheet
118Kb / 3P
Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
22-Apr-15
P0603H2002BBT VISHAY-P0603H2002BBT Datasheet
144Kb / 10P
High Precision Wraparound - Wide Ohmic Value Range Thin Film Chip Resistors
19-Nov-13
PATT VISHAY-PATT_15 Datasheet
92Kb / 3P
Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
22-Apr-15
PLTT VISHAY-PLTT Datasheet
101Kb / 4P
Precision Low TCR High Temperature Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.02 % Tolerance
01-Jun-15
PLTU VISHAY-PLTU Datasheet
130Kb / 3P
Ultra Precision Low TCR Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 2 ppm/°C TCR, 0.01 % Tolerance
24-Aug-16
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
TA06 WALSIN-TA06 Datasheet
574Kb / 9P
High Precision Thin Film Chip Resistors
WFXXF_Q WALSIN-WFXXF_Q Datasheet
1Mb / 10P
High Precision Thin Film Chip Resistors
WFXXT WALSIN-WFXXT Datasheet
1Mb / 10P
High Precision Thin Film Chip Resistors
logo
Vishay Siliconix
PLTT VISHAY-PLTT_V01 Datasheet
137Kb / 5P
Precision Low TCR High Temperature Thin Film Resistor, Surface Mount Chip, ± 5 ppm/°C TCR, 0.02 % Tolerance
16-Mar-2021
RV VISHAY-RV_V01 Datasheet
103Kb / 5P
High Precision Wraparound Thin Film Chip Resistors
04-Oct-2021
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com