công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6216D48JR bảng dữ liệu (PDF) - Torex Semiconductor

XC6216D48JR Datasheet PDF - Torex Semiconductor
tên linh kiện XC6216D48JR
tải về  XC6216D48JR tải về
kích thước tập tin   1355.33 Kbytes
Page   49 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 28V Low Power Consumption 150mA Voltage Regulators (with Stand-by Function)

XC6216D48JR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
XC6216D48JR Datasheet PDF - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6216D48JR
tải về  XC6216D48JR Click to download

kích thước tập tin   1355.33 Kbytes
Page   49 Pages
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 28V Low Power Consumption 150mA Voltage Regulators (with Stand-by Function)

XC6216D48JR bảng dữ liệu (HTML) - Torex Semiconductor


XC6216D48JR Thông tin chi tiết sản phẩm

■GENERAL DESCRIPTION
XC6216/XE6216 series are positive voltage regulator ICs with 28V of operation voltage. The series consists of a voltage reference, an error amplifier, a current limiter, a thermal shutdown circuit and a phase compensation circuit plus a driver transistor.
The output voltage is selectable in 0.1V increments within the range of 1.8V to 12V using laser trimming technologies. With external resistors, the output voltage range can be expanded from 2.0V to 23V. The output stabilization capacitor (CL) is also compatible with low ESR ceramic capacitors.
The over current protection circuit and the thermal shutdown circuit are built-in. These two protection circuits will operate when the output current reaches current limit level or the junction temperature reaches temperature limit level.
The CE function enables the output to be turned off and the IC becomes a stand-by mode resulting in greatly reduced power consumption.

■APPLICATIONS
●Car audio, Car navigation systems
●Note PCs / Tablet PCs
●Mobile devices / terminals
●Digital still cameras / Camcorders
●Smart phones / Mobile phones
●Multi-function power supplies

■FEATURES
Max Output Current : More than 150mA (200mA limit) (VIN=VOUT+3.0V)
Dropout Voltage : 300mV@IOUT=20mA
Input Voltage Range : 2.0V~28.0V
Output Voltage Range : 1.8V~12.0V (0.1V increments)
2.0V~23V with external resistors
Fixed Output Accuracy :±2%
±1% (Vout≧2.00V)
±20mV (Vout≦1.9V)
Low Power Consumption : 5μA
Stand-by Current : Less than 0.1μA
High Ripple Rejection : 30dB@1kHz
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Low ESR Capacitor : Ceramic Capacitor Compatible
Built–in Protection : Current Limit Circuit
Thermal Shutdown Circuit
Operating Ambient Temperature : -40℃~+85℃
Packages : SOT-25, SOT-89, SOT-89-5, USP-6C, SOT-223, TO-252
USP-6B06, SOT-23
Environmentally Friendly : EU RoHS Compliant, Pb Free




Số phần tương tự - XC6216D48JR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XC6220D481PR-G TOREX-XC6220D481PR-G Datasheet
817Kb / 26P
1A LDO Voltage Regulator with “Green Operation”
ETR0341-015
XC6220D48BPR-G TOREX-XC6220D48BPR-G Datasheet
817Kb / 26P
1A LDO Voltage Regulator with “Green Operation”
ETR0341-015
More results


Mô tả tương tự - XC6216D48JR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Torex Semiconductor
XC6216 TOREX-XC6216_1 Datasheet
513Kb / 29P
Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
XC6216 TOREX-XC6216_2 Datasheet
722Kb / 41P
Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
XC6701 TOREX-XC6701 Datasheet
483Kb / 32P
28V Operation High Speed Voltage Regulators with Stand-by Function
XC6216 TOREX-XC6216_3 Datasheet
771Kb / 43P
Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
XC6701 TOREX-XC6701_1 Datasheet
530Kb / 31P
28V Operation High Speed Voltage Regulators with Stand-by Function
XC6701 TOREX-XC6701_2 Datasheet
588Kb / 35P
28V Operation High Speed Voltage Regulators with Stand-by Function
logo
Minmax Technology Co., ...
MCWI05 MINMAX-MCWI05 Datasheet
468Kb / 4P
Low Stand-by Power Consumption
logo
MORNSUN Science& Techno...
MBP300-2A27D27 MORNSUN-MBP300-2A27D27 Datasheet
1Mb / 7P
Low stand-by power consumption
logo
Torex Semiconductor
XD6216 TOREX-XD6216 Datasheet
747Kb / 18P
28V Low Power Consumption 150mA Voltage Regulators (with Stand-by Function)
XD6506 TOREX-XD6506 Datasheet
1,015Kb / 24P
Ultra-Low Quiescent Current Voltage Regulator (with Stand-by Function)
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com