công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE30MDFD204KABCV1M bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

PE30MDFD204KABCV1M Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện PE30MDFD204KABCV1M
tải về  PE30MDFD204KABCV1M tải về
kích thước tập tin   134.01 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Fully Sealed Potentiometer Professional Grade

PE30MDFD204KABCV1M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PE30MDFD204KABCV1M Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện PE30MDFD204KABCV1M
tải về  PE30MDFD204KABCV1M Click to download

kích thước tập tin   134.01 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Fully Sealed Potentiometer Professional Grade

PE30MDFD204KABCV1M bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


PE30MDFD204KABCV1M Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• High power rating 3 W at 70 °C
• Low temperature coefficient
(150 ppm/°C typical)
• Cermet element
• Full sealing
• Use of faston 2.86 connections
• Tests according to CECC 41000 or IEC 60393-1
• Wires and connectors available
• Custom design on request
• Center detent option
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - PE30MDFD204KABCV1M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PE30MDFD204MAB VISHAY-PE30MDFD204MAB Datasheet
131Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Military and Professional Grade
04-Sep-08
PE30MDFD204MFB VISHAY-PE30MDFD204MFB Datasheet
131Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Military and Professional Grade
04-Sep-08
PE30MDFD204MLB VISHAY-PE30MDFD204MLB Datasheet
131Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Military and Professional Grade
04-Sep-08
More results


Mô tả tương tự - PE30MDFD204KABCV1M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PE30 VISHAY-PE30 Datasheet
158Kb / 3P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
19-Jul-02
PE30 VISHAY-PE30_08 Datasheet
131Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Military and Professional Grade
04-Sep-08
P12 VISHAY-P12 Datasheet
140Kb / 5P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
06-Jul-06
P13 VISHAY-P13 Datasheet
117Kb / 5P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
06-Jul-06
PE30L0FR472MAB VISHAY-PE30L0FR472MAB Datasheet
177Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Military and Professional Grade
29-Aug-12
P12 VISHAY-P12_17 Datasheet
144Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer
04-Jul-17
PE30 VISHAY-PE30_18 Datasheet
155Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Professional Grade
01-Feb-18
P12 VISHAY-P12_V01 Datasheet
124Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade
04-Jul-17
P13 VISHAY-P13_V01 Datasheet
121Kb / 7P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade
21-Nov-2022
PE30 VISHAY-PE30_V01 Datasheet
116Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Professional Grade
21-Nov-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com