công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJB20N65ND bảng dữ liệu (PDF) - Potens Semiconductor Corp.

PJB20N65ND Datasheet PDF - Potens Semiconductor Corp.
tên linh kiện PJB20N65ND
tải về  PJB20N65ND tải về
kích thước tập tin   913.13 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện 650V N-Channel MOSFETs

PJB20N65ND Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PJB20N65ND Datasheet PDF - Potens Semiconductor Corp.

tên linh kiện PJB20N65ND
tải về  PJB20N65ND Click to download

kích thước tập tin   913.13 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện 650V N-Channel MOSFETs

PJB20N65ND bảng dữ liệu (HTML) - Potens Semiconductor Corp.


PJB20N65ND Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
- 650V,20A, RDS(ON) =200mΩ@VGS = 10V
- Improved dv/dt capability
- Fast switching
- 100% EAS Guaranteed
- Green Device Available
- PFC Power Supply Stages
- DC-DC Converters
- Adapter

Applications
- Motor Control




Số phần tương tự - PJB20N65ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJB24N10 PANJIT-PJB24N10 Datasheet
212Kb / 5P
100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Mô tả tương tự - PJB20N65ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA7N65C FAIRCHILD-FQA7N65C Datasheet
722Kb / 8P
650V N-Channel MOSFET
FDP15N65 FAIRCHILD-FDP15N65 Datasheet
1Mb / 10P
650V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFD5N65S SEMIHOW-HFD5N65S Datasheet
991Kb / 8P
650V N-Channel MOSFET
logo
Unitpower Technology Li...
UB09N65 UNITPOWER-UB09N65 Datasheet
727Kb / 4P
N-Ch 650V Fast Switching MOSFETs
UD01N65 UNITPOWER-UD01N65 Datasheet
688Kb / 4P
N-Ch 650V Fast Switching MOSFETs
UD02N65 UNITPOWER-UD02N65 Datasheet
698Kb / 4P
N-Ch 650V Fast Switching MOSFETs
UD03N65 UNITPOWER-UD03N65 Datasheet
761Kb / 4P
N-Ch 650V Fast Switching MOSFETs
UD04N65 UNITPOWER-UD04N65 Datasheet
766Kb / 4P
N-Ch 650V Fast Switching MOSFETs
UI01N65 UNITPOWER-UI01N65 Datasheet
694Kb / 4P
N-Ch 650V Fast Switching MOSFETs
logo
Thinki Semiconductor Co...
TSF8N65C THINKISEMI-TSF8N65C Datasheet
985Kb / 6P
7.5A,650V Insulated N-Channel Type Power MOSFETs
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com