công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDT100N20BH bảng dữ liệu (PDF) - Potens Semiconductor Corp.

PDT100N20BH Datasheet PDF - Potens Semiconductor Corp.
tên linh kiện PDT100N20BH
tải về  PDT100N20BH tải về
kích thước tập tin   1309.03 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện 200V N-Channel MOSFETs

PDT100N20BH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PDT100N20BH Datasheet PDF - Potens Semiconductor Corp.

tên linh kiện PDT100N20BH
tải về  PDT100N20BH Click to download

kích thước tập tin   1309.03 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện 200V N-Channel MOSFETs

PDT100N20BH bảng dữ liệu (HTML) - Potens Semiconductor Corp.


PDT100N20BH Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
- 200V,100A, RDS(ON) =8.6mΩ @VGS = 10V
- Improved dv/dt capability
- Fast switching
- Green Device Available

Applications
- Networking
- Load Switch
- LED applications
- Quick Charger




Số phần tương tự - PDT100N20BH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nihon Inter Electronics...
PDT10012 NIEC-PDT10012 Datasheet
322Kb / 5P
THYRISTOR MODULE 100A/1200 to 1600V
PDT10012 NIEC-PDT10012 Datasheet
261Kb / 4P
100A Avg 1200~1600 Volts
PDT10012 NIEC-PDT10012_1 Datasheet
261Kb / 4P
100A Avg 1200~1600 Volts
PDT10016 NIEC-PDT10016 Datasheet
322Kb / 5P
THYRISTOR MODULE 100A/1200 to 1600V
PDT10016 NIEC-PDT10016 Datasheet
261Kb / 4P
100A Avg 1200~1600 Volts
More results


Mô tả tương tự - PDT100N20BH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
2N6757 FAIRCHILD-2N6757 Datasheet
141Kb / 5P
N-Channel Power MOSFETs, 9A, 150V/200V
2N6765 FAIRCHILD-2N6765 Datasheet
142Kb / 5P
N-Channel Power MOSFETs, 30A, 150V/200V
IRF220-223 FAIRCHILD-IRF220-223 Datasheet
165Kb / 5P
N-Channel Power MOSFETs, 7A, 150-200V
IRF240-243 FAIRCHILD-IRF240-243 Datasheet
140Kb / 5P
N-Channel Power MOSFETs, 18A, 150-200V
IRF610-613 FAIRCHILD-IRF610-613 Datasheet
148Kb / 5P
N-Channel Power MOSFETs, 3.5A, 150-200V
IRF630N FAIRCHILD-IRF630N Datasheet
209Kb / 11P
N-Channel Power MOSFETs 200V, 9.3A, 0.30?
IRF640N FAIRCHILD-IRF640N Datasheet
160Kb / 11P
N-Channel Power MOSFETs 200V, 18A, 0.15ohm
logo
Unisonic Technologies
UF630 UTC-UF630 Datasheet
167Kb / 8P
9A, 200V, 0.4??, N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Bruckewell Technology L...
MSL03N20 BWTECH-MSL03N20 Datasheet
584Kb / 6P
200V N-Channel MOSFETs
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK03N20T FS-FTK03N20T Datasheet
917Kb / 5P
200V N-Channel MOSFETs
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com