công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT25SF041B-DWF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

AT25SF041B-DWF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện AT25SF041B-DWF
tải về  AT25SF041B-DWF tải về
kích thước tập tin   2000.66 Kbytes
Page   61 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 4 M-bit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support

AT25SF041B-DWF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AT25SF041B-DWF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện AT25SF041B-DWF
tải về  AT25SF041B-DWF Click to download

kích thước tập tin   2000.66 Kbytes
Page   61 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 4 M-bit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support

AT25SF041B-DWF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


AT25SF041B-DWF Thông tin chi tiết sản phẩm

▪ Two supply voltage options:
• 2.7 V - 3.6 V
• 2.5 V - 3.6 V
▪ Serial Peripheral Interface (SPI) Compatible
• Supports SPI modes 0 and 3
• Supports dual output operations (1,1,2)
• Supports quad output operations (1-1-4)
• Supports quad I/O / XiP operations (1-4-4, 0-4-4)
▪ 108 MHz maximum operating frequency
▪ Read operations
• Fast read up to 108 MHz
• Continuous read (with 8/16/32/64-byte wrap)
▪ Flexible erase architecture and time
• Block erase 4 kB: 60 ms (typical)
• Block erase 32 kB and 64 kB: 120 ms and
200 ms (typical)
• Full chip erase: 1.5 seconds (typical)
▪ Flexible programming and time
• Page/byte program: from 1 to 256 bytes
• Page program time: 0.4 ms (typical)
▪ Erase program suspend resume




Số phần tương tự - AT25SF041B-DWF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
AT25SF041B-DWF DIALOG-AT25SF041B-DWF Datasheet
1Mb / 64P
4-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O and Quad-I/O Support
More results


Mô tả tương tự - AT25SF041B-DWF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AT25DQ161 ETC2-AT25DQ161_13 Datasheet
2Mb / 65P
Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O and Quad-I/O Support
logo
Dialog Semiconductor
AT25SF041B DIALOG-AT25SF041B Datasheet
1Mb / 64P
4-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O and Quad-I/O Support
AT25SF081B DIALOG-AT25SF081B Datasheet
1Mb / 61P
8-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O and Quad-I/O Support
logo
Renesas Technology Corp
AT25QF641B RENESAS-AT25QF641B Datasheet
2Mb / 58P
64-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
2022-05-18
AT25QL641 RENESAS-AT25QL641 Datasheet
3Mb / 80P
SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O, QPI Support
Sep 14, 2022
AT25SF041B RENESAS-AT25SF041B Datasheet
2Mb / 60P
4 M-bit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
Jun 3, 2022
AT25SF081B RENESAS-AT25SF081B Datasheet
2Mb / 59P
8 M-bit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
2022-06-03
AT25SF161B RENESAS-AT25SF161B Datasheet
1Mb / 61P
16-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
Jun 3, 2022
AT25SF321B RENESAS-AT25SF321B Datasheet
2Mb / 63P
32-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
2022-06-03
AT25SF641B RENESAS-AT25SF641B Datasheet
1Mb / 60P
64-Mbit SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
2022-06-03
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com