công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PREF81500B1NAJT bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

PREF81500B1NAJT Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện PREF81500B1NAJT
tải về  PREF81500B1NAJT tải về
kích thước tập tin   570.82 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện REF81 Temperature Controlled Precision Voltage Reference with 0.05ppm/°C Temperature Drift and < 1ppm Stability

PREF81500B1NAJT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PREF81500B1NAJT Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện PREF81500B1NAJT
tải về  PREF81500B1NAJT Click to download

kích thước tập tin   570.82 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện REF81 Temperature Controlled Precision Voltage Reference with 0.05ppm/°C Temperature Drift and < 1ppm Stability

PREF81500B1NAJT bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


PREF81500B1NAJT Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Buried zener core 7.6V output
• Industry standard fixed output voltage
– 1X gain: 2.5V, 4.096V, 5V
– 2X gain: 5V, 8.192V, 10V
• No external buffer for 1X and 2X gain output
• Industry standard fixed output initial accuracy
– 1X gain: ±0.05%
– 2X gain: ±0.1%
• Ultra-low temperature drift: 0.05ppm/°C
• Operating temperature range: 0°C to 70°C
• Excellent long term stability: 0.3ppm (1khr to 5khr)
• 1/f noise (0.1Hz to 10Hz) : 0.15ppmpk-pk
• Integrated heater with temperature stable indicator
• Input Voltage range: 10V to 16.5V
• Heater supply range: 10V to 42V
• Hermetically sealed ceramic package (20 pin
LCCC)

2 Applications
• Parametric measurement unit
• Lab and field instrumentation
• Precision weight scales
• Battery test equipment
• Digital multimeter
• Source measurement unit
• Data acquisition

3 Description
The REF81 device utilizes precision buried zener
core with integrated heater to generate stable
7.6V. The device further integrates precision resistor
dividers and a buffer to offer industry standard
voltage references to drive precision data converters.
Integrated temperature control with an internal
heater enables the reference voltage stay constant
irrespective of ambient temperature variations
and achieve extremely low temperature drift of
0.05ppm/°C. The integration of control loop, precision
resistances and buffer enables ease of design and
eliminates need of external precision components.
The REF81 family is available in a 20-pin LCCC
package. The LCCC package is a hermetically
sealed ceramic package that enables ultra low
long-term stability specification of 1ppm, critical for
applications that demand a longer operational window
without calibration. The package also offers excellent
immunity against humidity variation.




Số phần tương tự - PREF81500B1NAJT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
PREF81500B1NAJT TI2-PREF81500B1NAJT Datasheet
531Kb / 5P
REF81 Temperature Controlled Precision Voltage Reference with 0.05ppm/°C Temperature Drift and < 1ppm Stability
JULY 2025
PREF81500B1NAJT TI2-PREF81500B1NAJT Datasheet
586Kb / 6P
REF81 Temperature Controlled Precision Voltage Reference with 0.05ppm/°C Temperature Drift and < 1ppm Stability
REVISED JULY 2026
More results


Mô tả tương tự - PREF81500B1NAJT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
REF-02 AD-REF-02 Datasheet
337Kb / 8P
5V Precision Voltage Reference/Temperature Trangsducer
ADR318 AD-ADR318 Datasheet
492Kb / 8P
Precision Low Drift SOT-23 Voltage Reference with Shutdown
REV.0
logo
Intersil Corporation
X60008A-50 INTERSIL-X60008A-50 Datasheet
284Kb / 11P
1ppm/C, 5.0V, Precision Low-Power FGA Voltage Reference
March 15, 2005
logo
Analog Devices
REF02 AD-REF02 Datasheet
454Kb / 16P
5 V Precision Voltage Reference/Temperature Transducer
7/04-Data Sheet Changed from Rev. E to Rev. F
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6143 MAXIM-MAX6143 Datasheet
953Kb / 16P
High-Precision Voltage Reference with Temperature Sensor
Rev 1; 4/04
logo
Analog Devices
REF02 AD-REF02_05 Datasheet
584Kb / 16P
5 V Precision Voltage Reference/Temperature Transducer
12/05-Rev. H to Rev. I
logo
List of Unclassifed Man...
VRE125 ETC2-VRE125 Datasheet
330Kb / 5P
Precision High Temperature Reference Supplies
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6143AASA25 MAXIM-MAX6143AASA25 Datasheet
962Kb / 16P
High-Precision Voltage Reference with Temperature Sensor
Rev 1; 4/04
logo
Analog Devices
ADR318 AD-ADR318_15 Datasheet
484Kb / 12P
Precision Low Drift SOT-23 Voltage Reference with Shutdown
REV. A
logo
RHOPOINT COMPONENTS
VRE120C RHOPOINT-VRE120C Datasheet
337Kb / 5P
Precision High Temperature Reference Supplies
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com