công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADPL21610EUJZ-RL bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

ADPL21610EUJZ-RL Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện ADPL21610EUJZ-RL
tải về  ADPL21610EUJZ-RL tải về
kích thước tập tin   1340.69 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start

ADPL21610EUJZ-RL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADPL21610EUJZ-RL Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện ADPL21610EUJZ-RL
tải về  ADPL21610EUJZ-RL Click to download

kích thước tập tin   1340.69 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start

ADPL21610EUJZ-RL bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


ADPL21610EUJZ-RL Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
● 1.3MHz Switching Frequency
● Low VCESAT Switch: 330mV at 1.1A
● High Output Voltage: Up to 40V
● Wide Input Range: 2.7V to 16V
● Dedicated Soft-Start Pin
● Uses Small Surface Mount Components
● Low Shutdown Current: <1μA
● Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
● Low Profile (0.75mm) 8-Lead (3mm × 2mm) Dual
Flat No Lead (DFN) Package




Số phần tương tự - ADPL21610EUJZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADPL21210 AD-ADPL21210 Datasheet
1Mb / 15P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
Rev 0 1/26
ADPL21210ECPZ AD-ADPL21210ECPZ Datasheet
1Mb / 15P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
Rev 0 1/26
ADPL21210ECPZ-RL AD-ADPL21210ECPZ-RL Datasheet
1Mb / 15P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
Rev 0 1/26
ADPL21210EUJZ AD-ADPL21210EUJZ Datasheet
1Mb / 15P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
Rev 0 1/26
ADPL21210EUJZ-RL AD-ADPL21210EUJZ-RL Datasheet
1Mb / 15P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
Rev 0 1/26
More results


Mô tả tương tự - ADPL21610EUJZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2710 NSC-LM2710 Datasheet
853Kb / 20P
Step-up PWM DC/DC Converter Integrated with 5 Buffers
LM3211 NSC-LM3211 Datasheet
821Kb / 21P
Step-up PWM DC/DC Converter Integrated with 4 Buffers
logo
Linear Technology
LT3467 LINER-LT3467 Datasheet
268Kb / 16P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
logo
Unisonic Technologies
UC3552 UTC-UC3552 Datasheet
209Kb / 7P
PWM DC-DC CONVERTER WITH INTERNAL SWITCH AND SOFT-START
logo
Linear Technology
LTC3105 LINER-LTC3105 Datasheet
1Mb / 18P
400mA Step-Up DC/DC Converter with Maximum Power Point Control and 250mV Start-Up
logo
Linear Integrated Syste...
LT3467AIS6 LINEAR-LT3467AIS6 Datasheet
254Kb / 18P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with
logo
Linear Technology
LTC3105 LINER-LTC3105_15 Datasheet
1Mb / 18P
400mA Step-Up DC/DC Converter with Maximum Power Point Control and 250mV Start-Up
LT3467 LINER-LT3467_15 Datasheet
276Kb / 18P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
LT3467A LINER-LT3467A_15 Datasheet
276Kb / 18P
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
logo
Unisonic Technologies
UC3552 UTC-UC3552_16 Datasheet
190Kb / 7P
PWM DC-DC CONVERTER WITH INTERNAL SWITCH AND SOFT-START
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com