công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ2V4CW bảng dữ liệu (PDF) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

MMSZ2V4CW Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
tên linh kiện MMSZ2V4CW
tải về  MMSZ2V4CW tải về
kích thước tập tin   1194.93 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện SILICON PLANAR ZENER DIODES

MMSZ2V4CW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MMSZ2V4CW Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện MMSZ2V4CW
tải về  MMSZ2V4CW Click to download

kích thước tập tin   1194.93 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện SILICON PLANAR ZENER DIODES

MMSZ2V4CW bảng dữ liệu (HTML) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.


MMSZ2V4CW Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Total power dissipation: Max. 500 mW
• Small plastic package suitable for
surface mounted design
• Tolerance approximately ± 5%




Số phần tương tự - MMSZ2V4CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tak Cheong Electronics ...
MMSZ2V4CW TAK_CHEONG-MMSZ2V4CW Datasheet
217Kb / 5P
500mW SOD-123 SURFACE MOUNT Flat Lead Surface Mount Plastic Package Zener Voltage Regulators
MMSZ2V4CW TAK_CHEONG-MMSZ2V4CW Datasheet
239Kb / 5P
500mW SOD-123 SURFACE MOUNT Flat Lead Surface Mount Plastic Package Zener Voltage Regulators
logo
Shanghai Shunye Electro...
MMSZ2V4CW SHUNYE-MMSZ2V4CW Datasheet
314Kb / 2P
Surface mount zener diode
logo
Guangdong Juxing Electr...
MMSZ2V4CW JUXING-MMSZ2V4CW Datasheet
376Kb / 3P
500mW Silicon Planar Zener Diodes
MMSZ2V4CW JUXING-MMSZ2V4CW Datasheet
718Kb / 3P
500mW Silicon Planar Zener Diodes
More results


Mô tả tương tự - MMSZ2V4CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zowie Technology Corpor...
MM3Z5221BH ZOWIE-MM3Z5221BH Datasheet
190Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM1Z2V0 HTSEMI-MM1Z2V0 Datasheet
236Kb / 4P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MM3Z2V2B HTSEMI-MM3Z2V2B Datasheet
675Kb / 4P
Silicon Planar Zener Diodes
ZMM1 HTSEMI-ZMM1 Datasheet
1Mb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZX85C2V7 CDIL-BZX85C2V7 Datasheet
108Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com