công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDC6974X-5 bảng dữ liệu (PDF) - Potens Semiconductor Corp.

PDC6974X-5 Datasheet PDF - Potens Semiconductor Corp.
tên linh kiện PDC6974X-5
tải về  PDC6974X-5 tải về
kích thước tập tin   831.06 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện 65V N-Channel MOSFETs

PDC6974X-5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PDC6974X-5 Datasheet PDF - Potens Semiconductor Corp.

tên linh kiện PDC6974X-5
tải về  PDC6974X-5 Click to download

kích thước tập tin   831.06 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.
Giải thích chi tiết về linh kiện 65V N-Channel MOSFETs

PDC6974X-5 bảng dữ liệu (HTML) - Potens Semiconductor Corp.


PDC6974X-5 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
- 65V,130A, RDS(ON) =2.8mΩ@VGS = 10V
- Improved dv/dt capability
- Fast switching
- 100% EAS Guaranteed
- Green Device Available

Applications
- Networking
- Load Switch
- LED applications
- Quick Charger




Số phần tương tự - PDC6974X-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Potens Semiconductor Co...
PDC6976BHX-5 POTENS-PDC6976BHX-5 Datasheet
1Mb / 6P
65V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PDC6976BX-5 POTENS-PDC6976BX-5 Datasheet
1Mb / 6P
65V N-Channel MOSFETs
Ver.1.02
PDC6976X-5 POTENS-PDC6976X-5 Datasheet
829Kb / 6P
65V N-Channel MOSFETs
Ver.1.02
PDC6978BX-5 POTENS-PDC6978BX-5 Datasheet
1Mb / 6P
65V N-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PDC6978X-5 POTENS-PDC6978X-5 Datasheet
812Kb / 6P
65V N-Channel MOSFETs
Ver.1.02
More results


Mô tả tương tự - PDC6974X-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSK2474J HSMC-HSK2474J Datasheet
51Kb / 5P
N-Channel MOSFETs
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY80N07T HY-HY80N07T Datasheet
228Kb / 4P
65V / 80A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM070N07PQ56 TSC-TSM070N07PQ56 Datasheet
487Kb / 6P
65V N-Channel MOSFET
logo
PFC Device Inc.
PRM2R8N06N5 PFC-PRM2R8N06N5 Datasheet
858Kb / 8P
65V Single N-Channel MOSFET
PRM3R3N06CT PFC-PRM3R3N06CT Datasheet
898Kb / 8P
65V Single N-Channel MOSFET
PRM3R5N06D PFC-PRM3R5N06D Datasheet
875Kb / 8P
65V Single N-Channel MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK6982DFN56 FS-FTK6982DFN56 Datasheet
1Mb / 5P
65V N-Channel MOSFETs
FTK6986Z-5 FS-FTK6986Z-5 Datasheet
1Mb / 5P
65V N-Channel MOSFETs
logo
FETek Technology Corp.
FKBB6506 FETEK-FKBB6506 Datasheet
1Mb / 4P
N-CH 65V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKBB6566 FETEK-FKBB6566 Datasheet
464Kb / 4P
N-Ch 65V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com