công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AB-1.8432MHZ-B2 bảng dữ liệu (PDF) - Abracon Corporation

AB-1.8432MHZ-B2 Datasheet PDF - Abracon Corporation
tên linh kiện AB-1.8432MHZ-B2
tải về  AB-1.8432MHZ-B2 tải về
kích thước tập tin   2212.15 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện HC49/U CRYSTAL

AB-1.8432MHZ-B2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AB-1.8432MHZ-B2 Datasheet PDF - Abracon Corporation

tên linh kiện AB-1.8432MHZ-B2
tải về  AB-1.8432MHZ-B2 Click to download

kích thước tập tin   2212.15 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện HC49/U CRYSTAL

AB-1.8432MHZ-B2 bảng dữ liệu (HTML) - Abracon Corporation


AB-1.8432MHZ-B2 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES:
• High precision availability
• Resistance welded
• Ideal for large pullability application
• Wide frequency range

APPLICATIONS:
• CPU, Memory
• Computer, printer
• Data communication (1MHz)
• Data input - output machine (1MHz)




Số phần tương tự - AB-1.8432MHZ-B2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AB-1.8432MHZ-B2 ETC1-AB-1.8432MHZ-B2 Datasheet
139Kb / 1P
AB Series HC49U Crystals, ABLS Series HC49US SMD Crystals, ABL Series HC49US Crystals, ABM3 Series 5.0 x 3.2 SMD Crystals
More results


Mô tả tương tự - AB-1.8432MHZ-B2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEMEX
QESM49H4 TEMEX-QESM49H4 Datasheet
486Kb / 5P
HC49 SMD Crystal - SMD packaged
logo
Crystek Corporation
CYXX CRYSTEKCRYSTAL-CYXX Datasheet
116Kb / 1P
Quartz Crystal Leaded HC49 Crystal
CYXX CRYSTEKCRYSTAL-CYXX_15 Datasheet
51Kb / 1P
Leaded HC49 Crystal
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0694A TAI-SAW-TZ0694A Datasheet
257Kb / 4P
HC49-SMD 4.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0696A TAI-SAW-TZ0696A Datasheet
257Kb / 4P
HC49-SMD 8.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0697A TAI-SAW-TZ0697A Datasheet
257Kb / 4P
HC49-SMD 10.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0699A TAI-SAW-TZ0699A Datasheet
257Kb / 4P
HC49-SMD 16.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0819A TAI-SAW-TZ0819A Datasheet
246Kb / 3P
HC49-SMD 64.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0851A TAI-SAW-TZ0851A Datasheet
246Kb / 3P
HC49-SMD 25.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
TZ0852A TAI-SAW-TZ0852A Datasheet
246Kb / 3P
HC49-SMD 30.000MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
More results




Giới thiệu về Abracon Corporation


Abracon Corporation is a global manufacturer of frequency control, signal conditioning, and magnetic components. The company was founded in 1992 and is headquartered in Austin, Texas. Abracon offers a wide range of products, including quartz crystals, MEMS oscillators, resonators, filters, and antennas. These components are used in a variety of applications, including telecommunications, automotive, industrial, consumer electronics, and Internet of Things (IoT) devices.

Abracon is known for its commitment to quality and innovation. The company has won numerous awards for its products and services, including Supplier of the Year awards from several major electronics manufacturers. Abracon's products are available through a global network of distributors and sales representatives. The company also offers custom design and engineering services to meet the specific needs of its customers.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com