công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HZS7A2L bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

HZS7A2L Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện HZS7A2L
tải về  HZS7A2L tải về
kích thước tập tin   159.61 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon Planar Zener Diode for Low Noise Application

HZS7A2L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HZS7A2L Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HZS7A2L
tải về  HZS7A2L Click to download

kích thước tập tin   159.61 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon Planar Zener Diode for Low Noise Application

HZS7A2L bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


HZS7A2L Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Diode noise level of this series is approximately 1/3-1/10 lower than the HZ series.
• Low leakage, low zener impedance and maximum power dissipation of 400 mW are ideally suited for stabilized
power supply, etc.
• Wide voltage range from 5.2 V through 38 V of zener voltage provide flexible application.
• Suitable for 5mm-pitch high speed automatic insertion.




Số phần tương tự - HZS7A2L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HZS7A2 RENESAS-HZS7A2 Datasheet
56Kb / 7P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Stabilized Power Supply
More results


Mô tả tương tự - HZS7A2L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HZ12C3L RENESAS-HZ12C3L Datasheet
52Kb / 6P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Low Noise Application
Rev.2.00 Mar.11.2004
HZS-LL RENESAS-HZS-LL Datasheet
67Kb / 5P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
Rev.2.00 Jan.06.2004
logo
Hitachi Semiconductor
HZ-LL HITACHI-HZ-LL Datasheet
20Kb / 4P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
logo
Renesas Technology Corp
HZ-LL RENESAS-HZ-LL Datasheet
49Kb / 5P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
HZU-LL RENESAS-HZU-LL Datasheet
87Kb / 7P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
HZS-L RENESAS-HZS-L Datasheet
74Kb / 7P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Low Noise Application
HZU-L RENESAS-HZU-L Datasheet
77Kb / 6P
Silicon Planar Zener Diode for Low Noise Application
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N4099 SEMTECH_ELEC-1N4099 Datasheet
212Kb / 3P
SILICON PLANAR LOW NOISE ZENER DIODES
logo
Renesas Technology Corp
HZU3ALLTRF-E RENESAS-HZU3ALLTRF-E Datasheet
183Kb / 7P
Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Hard Knee Low Noise
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4617 VISHAY-MMBZ4617 Datasheet
29Kb / 2P
Silicon Planar Low Noise Zener Diodes.
01-May-02
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com