công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CET6TR bảng dữ liệu (PDF) - STMicroelectronics

STM32L4P5CET6TR Datasheet PDF - STMicroelectronics
tên linh kiện STM32L4P5CET6TR
tải về  STM32L4P5CET6TR tải về
kích thước tập tin   6109.32 Kbytes
Page   311 Pages
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS

STM32L4P5CET6TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
STM32L4P5CET6TR Datasheet PDF - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CET6TR
tải về  STM32L4P5CET6TR Click to download

kích thước tập tin   6109.32 Kbytes
Page   311 Pages
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS

STM32L4P5CET6TR bảng dữ liệu (HTML) - STMicroelectronics


STM32L4P5CET6TR Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Ultra-low-power with FlexPowerControl
• 1.71 V to 3.6 V power supply
• -40 °C to 85/125 °C temperature range
• Batch acquisition mode (BAM)
• 150 nA in VBAT mode: supply for RTC and 32x32-bit backup registers
• 22 nA Shutdown mode (5 wakeup pins)
• 42 nA Standby mode (5 wakeup pins)
• 190 nA Standby mode with RTC
• 2.95 μA Stop 2 with RTC
• 110 μA/MHz Run mode (LDO mode)
• 41 μA/MHz Run mode (@ 3.3 V SMPS mode)
• 5 μs wakeup from Stop mode
• Brownout reset (BOR) in all modes except Shutdown
Core
• Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU, adaptive real-time accelerator (ART Accelerator) allowing 0-wait-state execution from Flash memory, frequency up to 120 MHz, MPU, 150 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), and DSP instructions
Memories
• 1-Mbyte Flash memory, 2 banks read-whilewrite, proprietary code readout protection
• 320 Kbytes of SRAM including 64 Kbytes with hardware parity check
• External memory interface for static memories supporting SRAM, PSRAM, NOR, NAND and FRAM memories
• 2 x Octo-SPI memory interfaces
General-purpose inputs/outputs
• Up to 136 fast I/Os, most 5 V-tolerant, up to 14
I/Os with independent supply down to 1.08 V
Performance benchmark
• 1.25 DMIPS/MHz (Drystone 2.1)
• 409.20 CoreMark® (3.41 CoreMark/MHz @120 MHz)
Energy benchmark
• 285 ULPMark™ CP score
Up to 24 capacitive sensing channels
• Support touchkey, linear and rotary touch sensors
Clock management
• 4 to 48 MHz crystal oscillator
• 32 kHz crystal oscillator for RTC (LSE)
• Internal 16 MHz factory-trimmed RC (±1%)
• Internal low-power 32 kHz RC (±5%)
• Internal multispeed 100 kHz to 48 MHz oscillator, auto-trimmed by LSE (better than ±0.25 % accuracy)
• Internal 48 MHz with clock recovery
• 3 PLLs for system clock, USB, audio, ADC




Số phần tương tự - STM32L4P5CET6TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM32L4P5CE STMICROELECTRONICS-STM32L4P5CE Datasheet
6Mb / 310P
Ultra-low-power Arm®Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
December 2019 Rev1
More results


Mô tả tương tự - STM32L4P5CET6TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM32L4P5XX STMICROELECTRONICS-STM32L4P5XX Datasheet
6Mb / 310P
Ultra-low-power Arm®Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
December 2019 Rev1
STM32L4Q5XX STMICROELECTRONICS-STM32L4Q5XX Datasheet
5Mb / 284P
Ultra-low-power Arm®Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, AESPKA
December 2019 Rev 1
STM32U575XX STMICROELECTRONICS-STM32U575XX Datasheet
6Mb / 329P
Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 240 DMIPS, up to 2 MB Flash memory, 786 KB SRAM
02-Jun-2022
STM32G483XE STMICROELECTRONICS-STM32G483XE Datasheet
2Mb / 230P
Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, AES
15-Nov-2021
STM32U535XX STMICROELECTRONICS-STM32U535XX Datasheet
3Mb / 278P
Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
17-Feb-2023
STM32U545XX STMICROELECTRONICS-STM32U545XX Datasheet
3Mb / 283P
Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, 512 KB flash memory, 274 KB SRAM, crypto
17-Feb-2023
STM32U59XXX STMICROELECTRONICS-STM32U59XXX Datasheet
6Mb / 377P
Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 4 MB Flash, 2.5 MB SRAM, LTDC, MIPI® DSI
16-Feb-2023
STM32U5AXXX STMICROELECTRONICS-STM32U5AXXX Datasheet
6Mb / 382P
Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, 4 MB Flash, 2.5 MB SRAM, LTDC, MIPI® DSI, crypto
February 2023 Rev 1
STM32U585XX STMICROELECTRONICS-STM32U585XX Datasheet
6Mb / 340P
Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 2 MB Flash memory, 786 KB SRAM, crypto
27-Mar-2023
STM32G431X6 STMICROELECTRONICS-STM32G431X6 Datasheet
2Mb / 198P
Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 170 MHz /213 DMIPS,up to 128 KB Flash, 32 KB SRAM, rich analog, math accelerator
22-Oct-2021
More results




Giới thiệu về STMicroelectronics


STMicroelectronics là một nhà sản xuất điện tử và bán dẫn đa quốc gia có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, bộ khuếch đại công suất và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.

Được thành lập vào năm 1987, STMicroelectronics có hoạt động tại hơn 100 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com