công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

890404127002CS bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

890404127002CS Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 890404127002CS
tải về  890404127002CS tải về
kích thước tập tin   911.64 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WCAP-FTY2 Y2/X1 Film Capacitors

890404127002CS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
890404127002CS Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 890404127002CS
tải về  890404127002CS Click to download

kích thước tập tin   911.64 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WCAP-FTY2 Y2/X1 Film Capacitors

890404127002CS bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


890404127002CS Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
X1 or Y2 - Safety Class Capacitor; MKP - Metallized Polypropylene
Operating Temperature -40 °C up to +110 °C
Storage Conditions
(in original packaging) 5 °C up to + 35 °C; 10 % rH up to 75 % rH
Maximum Selfheating (Rated) 10 °C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Climatic Category 40/ 110/ 56/ B
Application Across the mains or line to ground
Test conditions of electrical properties: +20 °C, 35 % rH if not specified differently
FIT according to separate documentation




Số phần tương tự - 890404127002CS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
890404127006CS WURTH-890404127006CS Datasheet
880Kb / 7P
WCAP-FTY2 Y2/X1 Film Capacitors
001.000
More results


Mô tả tương tự - 890404127002CS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
F1740-3550 VISHAY-F1740-3550 Datasheet
62Kb / 2P
Suppression Capacitors, (Bi-polar) Capacitors Class X1/Y2 AC 275V/250V
02-Oct-00
F1710 VISHAY-F1710 Datasheet
79Kb / 2P
AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class Y2 (X1) AC 305V (MKT)
03-Oct-02
logo
RFE international
5SB101KT252A67 RFE-5SB101KT252A67 Datasheet
71Kb / 1P
CERAMIC CAPACITORS CLASS 5 Series: AC X1, Y1 & Y2 Capacitors
logo
Murata Manufacturing Co...
GA355DR7GC472KY02L MURATA-GA355DR7GC472KY02L Datasheet
44Kb / 1P
X1/Y2 Class Certified Products
logo
Vishay Siliconix
F17103101000 VISHAY-F17103101000 Datasheet
312Kb / 3P
AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class Y2 (X1) AC 305 V (MKT)
15-Oct-07
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
890493423001CS WURTH-890493423001CS Datasheet
1Mb / 7P
WCAP-FTBE Film Capacitors
890493428013CS WURTH-890493428013CS Datasheet
1Mb / 7P
WCAP-FTBE Film Capacitors
890273325005CS WURTH-890273325005CS Datasheet
1Mb / 7P
WCAP-FTBP Film Capacitors
890273325009CS WURTH-890273325009CS Datasheet
1Mb / 7P
WCAP-FTBP Film Capacitors
logo
RFE international
Y2X1 RFE-Y2X1 Datasheet
4Mb / 4P
Y2/X1 AC Film Capacitors Y2X1 Series: Interference Suppressor, 300Vac
26-JUN-2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com