công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAT1505L1002DST3 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

PAT1505L1002DST3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện PAT1505L1002DST3
tải về  PAT1505L1002DST3 tải về
kích thước tập tin   110.03 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating

PAT1505L1002DST3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PAT1505L1002DST3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện PAT1505L1002DST3
tải về  PAT1505L1002DST3 Click to download

kích thước tập tin   110.03 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating

PAT1505L1002DST3 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


PAT1505L1002DST3 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Resistance range: 2.5  to 3 M
• AEC-Q200 qualified
• AEC-Q200 ESD rated class 1C (2 kV)
• Laser trimmed to any value
• Moisture resistant to MIL-STD-202, method 202
• Tantalum nitride resistor film on high purity
alumina substrate
• 100 % visual inspected per MIL-PRF-55342
• Laser-trimmed tolerances to ± 0.1 %
• Load life stability < 0.05 % at 1000 h at 70 °C
• Very low noise and voltage coefficient
(< -30 dB, < 0.1 ppm/V)
• Sulfur resistant (per ASTM B809-95 humid vapor test)
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - PAT1505L1002DST3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PAT1505E1000BST1 VISHAY-PAT1505E1000BST1 Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
PAT1505E1000DST1 VISHAY-PAT1505E1000DST1 Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
PAT1505E1000FST1 VISHAY-PAT1505E1000FST1 Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
PAT1505E1002BST1 VISHAY-PAT1505E1002BST1 Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
PAT1505E1002DST1 VISHAY-PAT1505E1002DST1 Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
More results


Mô tả tương tự - PAT1505L1002DST3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PAT VISHAY-PAT Datasheet
88Kb / 3P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
25-Aug-10
VMN-PT9192-1302 VISHAY-VMN-PT9192-1302 Datasheet
635Kb / 2P
Automotive Qualified Professional and Precision Thin Film Chip Resistors
21-Jan-13
PATT VISHAY-PATT Datasheet
94Kb / 4P
Precision Automotive High Temperature Thin Film Chip Resistor, AEC-Q200 Qualified
17-Sep-13
PAT VISHAY-PAT_15 Datasheet
104Kb / 4P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors,AEC-Q200 Qualified, 2 kV ESD Rating
07-Sep-15
logo
TE Connectivity Ltd
3521 TEC-3521 Datasheet
264Kb / 7P
SMD POWER RESISTORS AEC-Q200 QUALIFIED
3522 TEC-3522 Datasheet
269Kb / 7P
SMD POWER RESISTORS - AEC-Q200 QUALIFIED
logo
Vishay Siliconix
PATT VISHAY-PATT_V01 Datasheet
96Kb / 4P
Precision Automotive High Temperature (155 °C at Full Rated Power) Thin Film Chip Resistor, AEC-Q200 Qualified
08-Mar-2021
PAT VISHAY-PAT_V01 Datasheet
107Kb / 4P
Precision Automotive Thin Film Chip Resistors, AEC-Q200 Qualified, Hi-Rel COTS
28-Jun-2021
PHPA VISHAY-PHPA Datasheet
123Kb / 5P
High Power Thin Film Wraparound Chip Resistor AEC-Q200 Qualified
27-May-2021
CHA VISHAY-CHA Datasheet
175Kb / 12P
AEC-Q200 Qualified High Frequency 70 GHz Thin Film Chip Resistor
27-Apr-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com