công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PET30GY10MR bảng dữ liệu (PDF) - Multicomp Pro

PET30GY10MR Datasheet PDF - Multicomp Pro
tên linh kiện PET30GY10MR
tải về  PET30GY10MR tải về
kích thước tập tin   178.14 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Polyester Expandable Braided Sleeving

PET30GY10MR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PET30GY10MR Datasheet PDF - Multicomp Pro

tên linh kiện PET30GY10MR
tải về  PET30GY10MR Click to download

kích thước tập tin   178.14 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Polyester Expandable Braided Sleeving

PET30GY10MR bảng dữ liệu (HTML) - Multicomp Pro


PET30GY10MR Thông tin chi tiết sản phẩm

Applications
This expandable polyester braided sleeving is suited for the mechanical protection of wire harnesses, hoses and all other applications where exceptional flexibility combined with superior abrasion/cut resistance is required. It also serves as an economical means for wire bundling that will not trap heat or moisture, expanding over irregular shapes, and then contracting to conform and grip.
Features & Benefits
This braided sleeving is a flexible cable protection, high abrasion resistance and ease of application. The special braid construction
permits the sleeving bore to be expanded up to 300%

Description
Sleeving, Braid, 50m




Số phần tương tự - PET30GY10MR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Multicomp Pro
PET30GY10MR MULTICOMP-PET30GY10MR Datasheet
178Kb / 2P
Polyester Expandable Braided Sleeving
04/12/20 V1.0
More results


Mô tả tương tự - PET30GY10MR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MIL-C-22992 ETC-MIL-C-22992 Datasheet
229Kb / 6P
Braided Adapters
logo
Glenair, Inc.
102-001-004 GLENAIR-102-001-004 Datasheet
63Kb / 1P
Expandable Fabric Tubular Braided Sleeving
logo
Kemet Corporation
2A-160 KEMET-2A-160 Datasheet
121Kb / 1P
Assembly into Can , Sleeving Machine
logo
OEN India Limited
04-ES-125 OENINDIA-04-ES-125 Datasheet
114Kb / 1P
Expandable Braided Polyester Sleeving
04-ESNF125-10 OENINDIA-04-ESNF125-10 Datasheet
188Kb / 1P
No-Fray Expandable Braided Polyester Sleeving
logo
Adlink Technology Inc.
MVP-6000 ADLINK-MVP-6000 Datasheet
216Kb / 2P
Expandable Fanless Embedded Computer
MVP-6010 ADLINK-MVP-6010 Datasheet
899Kb / 3P
Expandable Fanless Embedded Computer
MVP-6100 ADLINK-MVP-6100 Datasheet
821Kb / 2P
Expandable GPU Workstation Platforms
MVP-6100-MXM ADLINK-MVP-6100-MXM Datasheet
821Kb / 2P
Expandable GPU Workstation Platforms
logo
Heyco.
8880 HEYCO-8880 Datasheet
184Kb / 1P
Heyco® Self-Closing Braided Sleeving
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com